công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM6422BSDFHAALVR bảng dữ liệu(PDF) 76 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM6422BSDFHAALVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM64x Sitara™ Processors
PDF  265 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

AM6422BSDFHAALVR bảng dữ liệu(HTML) 76 Page - Texas Instruments

Back Button AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 72Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 73Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 74Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 75Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 76Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 77Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 78Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 79Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 80Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 76 / 265 page
background image
5.3.17 OSPI
5.3.17.1 MAIN Domain
Table 5-57. OSPI0 Signal Descriptions
SIGNAL NAME [1]
PIN TYPE [2]
DESCRIPTION [3]
ALV PIN [4]
OSPI0_CLK
O
OSPI Clock
N20
OSPI0_DQS
I
OSPI Data Strobe (DQS) or Loopback Clock Input
N19
OSPI0_ECC_FAIL
I
OSPI ECC Status
L17
OSPI0_LBCLKO
IO
OSPI Loopback Clock Output
N21
OSPI0_CSn0
O
OSPI Chip Select 0 (active low)
L19
OSPI0_CSn1
O
OSPI Chip Select 1 (active low)
L18
OSPI0_CSn2
O
OSPI Chip Select 2 (active low)
K17
OSPI0_CSn3
O
OSPI Chip Select 3 (active low)
L17
OSPI0_D0
IO
OSPI Data 0
M19
OSPI0_D1
IO
OSPI Data 1
M18
OSPI0_D2
IO
OSPI Data 2
M20
OSPI0_D3
IO
OSPI Data 3
M21
OSPI0_D4
IO
OSPI Data 4
P21
OSPI0_D5
IO
OSPI Data 5
P20
OSPI0_D6
IO
OSPI Data 6
N18
OSPI0_D7
IO
OSPI Data 7
M17
OSPI0_RESET_OUT0
O
OSPI Reset
L17
OSPI0_RESET_OUT1
O
OSPI Reset
K17
5.3.18 Power Supply
Table 5-58. Power Supply Signal Descriptions
SIGNAL NAME [1]
PIN TYPE [2]
DESCRIPTION [3]
ALV PIN [4]
CAP_VDDS0 (1)
CAP
External capacitor connection for IO group 0
H12
CAP_VDDS1 (1)
CAP
External capacitor connection for IO group 1
T7
CAP_VDDS2 (1)
CAP
External capacitor connection for IO group 2
R11
CAP_VDDS3 (1)
CAP
External capacitor connection for IO group 3
N14
CAP_VDDS4 (1)
CAP
External capacitor connection for IO group 4
M16
CAP_VDDS5 (1)
CAP
External capacitor connection for IO group 5
L13
CAP_VDDSHV_MMC1 (2)
CAP
External capacitor connection for MMC1
K15
CAP_VDDS_MCU (1)
CAP
External capacitor connection for IO MCU
H10
VDDA_0P85_SERDES0
PWR
SERDES0 0.85 V analog supply
P12, P13
VDDA_0P85_SERDES0_C
PWR
SERDES0 clock 0.85 V analog supply
P11
VDDA_0P85_USB0
PWR
USB0 0.85 V analog supply
T12
VDDA_1P8_SERDES0
PWR
SERDES0 1.8 V analog supply
R14
VDDA_1P8_USB0
PWR
USB0 1.8 V analog supply
R15
VDDA_3P3_SDIO
PWR
SDIO 3.3 V analog supply
H15
VDDA_3P3_USB0
PWR
USB0 3.3 V analog supply
R13
VDDA_ADC
PWR
ADC0 analog supply
J13
VDDA_MCU
PWR
POR and MCU PLL analog supply
K12
VDDA_PLL0
PWR
Main, PER1, and R5F PLL analog supply
N12
VDDA_PLL1
PWR
ARM and DDR PLL analog supply
H9
VDDA_PLL2
PWR
PER0 PLL analog supply
J11
VDDA_TEMP0
PWR
TEMP0 analog supply
G11
AM6442, AM6441, AM6422, AM6421, AM6412, AM6411
SPRSP56G – JANUARY 2021 – REVISED APRIL 2024
www.ti.com
76
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: AM6442 AM6441 AM6422 AM6421 AM6412 AM6411



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com