công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM6422BSDFHAALVR bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM6422BSDFHAALVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM64x Sitara™ Processors
PDF  265 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

AM6422BSDFHAALVR bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - Texas Instruments

Back Button AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 35Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 265 page
background image
Table 5-1. Pin Attributes (ALV Package) (continued)
BALL
NUMBER [1]
BALL NAME [2]
PADCONFIG Register [15]
PADCONFIG Address [16]
SIGNAL NAME [3]
MUX
MODE
[4]
TYPE
[5]
DSIS
[6]
BALL
STATE
DURING
RESET
RX/TX/PULL [7]
BALL
STATE
AFTER
RESET
RX/TX/PULL [8]
MUX
MODE
AFTER
RESET
[9]
I/O
OPERATING
VOLTAGE [10]
POWER [11]
HYS
[12]
BUFFER
TYPE [13]
PULL
UP/DOWN
TYPE [14]
T6
PRG0_PRU1_GPO13
PADCONFIG:
PADCONFIG121
0x000F41E4
PRG0_PRU1_GPO13
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8 V/3.3 V
VDDSHV1
Yes
LVCMOS
PU/PD
PRG0_PRU1_GPI13
1
I
0
PRG0_RGMII2_TD2
2
O
PRG0_PWM1_B0
3
IO
1
GPIO1_33
7
IO
pad
EQEP0_I
8
IO
0
GPMC0_A8
9
OZ
UART5_RXD
10
I
1
U6
PRG0_PRU1_GPO14
PADCONFIG:
PADCONFIG122
0x000F41E8
PRG0_PRU1_GPO14
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8 V/3.3 V
VDDSHV1
Yes
LVCMOS
PU/PD
PRG0_PRU1_GPI14
1
I
0
PRG0_RGMII2_TD3
2
O
PRG0_PWM1_A1
3
IO
0
GPIO1_34
7
IO
pad
EQEP1_I
8
IO
0
GPMC0_A9
9
OZ
UART6_RXD
10
I
1
U5
PRG0_PRU1_GPO15
PADCONFIG:
PADCONFIG123
0x000F41EC
PRG0_PRU1_GPO15
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8 V/3.3 V
VDDSHV1
Yes
LVCMOS
PU/PD
PRG0_PRU1_GPI15
1
I
0
PRG0_RGMII2_TX_CTL
2
O
PRG0_PWM1_B1
3
IO
1
GPIO1_35
7
IO
pad
GPMC0_A10
9
OZ
PRG0_ECAP0_IN_APWM_OUT
10
IO
0
AA4
PRG0_PRU1_GPO16
PADCONFIG:
PADCONFIG124
0x000F41F0
PRG0_PRU1_GPO16
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8 V/3.3 V
VDDSHV1
Yes
LVCMOS
PU/PD
PRG0_PRU1_GPI16
1
I
0
PRG0_RGMII2_TXC
2
IO
0
PRG0_PWM1_A2
3
IO
0
GPIO1_36
7
IO
pad
GPMC0_A11
9
OZ
PRG0_ECAP0_SYNC_OUT
10
O
www.ti.com
AM6442, AM6441, AM6422, AM6421, AM6412, AM6411
SPRSP56G – JANUARY 2021 – REVISED APRIL 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
39
Product Folder Links: AM6442 AM6441 AM6422 AM6421 AM6412 AM6411



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com