công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM6422BSDFHAALVR bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM6422BSDFHAALVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM64x Sitara™ Processors
PDF  265 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

AM6422BSDFHAALVR bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - Texas Instruments

Back Button AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 18Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 19Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 20Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 21Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 22Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 23Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 24Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 25Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 265 page
background image
Table 5-1. Pin Attributes (ALV Package) (continued)
BALL
NUMBER [1]
BALL NAME [2]
PADCONFIG Register [15]
PADCONFIG Address [16]
SIGNAL NAME [3]
MUX
MODE
[4]
TYPE
[5]
DSIS
[6]
BALL
STATE
DURING
RESET
RX/TX/PULL [7]
BALL
STATE
AFTER
RESET
RX/TX/PULL [8]
MUX
MODE
AFTER
RESET
[9]
I/O
OPERATING
VOLTAGE [10]
POWER [11]
HYS
[12]
BUFFER
TYPE [13]
PULL
UP/DOWN
TYPE [14]
T17
GPMC0_AD9
PADCONFIG:
PADCONFIG24
0x000F4060
GPMC0_AD9
0
IO
0
On / Off / Off
On / Off / Off
7
1.8 V/3.3 V
VDDSHV3
Yes
LVCMOS
PU/PD
FSI_RX0_D0
1
I
0
UART3_CTSn
2
I
1
EHRPWM2_B
3
IO
0
TRC_DATA7
6
O
GPIO0_24
7
IO
pad
PRG0_PWM2_B2
9
IO
1
BOOTMODE09
Bootstrap
I
R16
GPMC0_AD10
PADCONFIG:
PADCONFIG25
0x000F4064
GPMC0_AD10
0
IO
0
On / Off / Off
On / Off / Off
7
1.8 V/3.3 V
VDDSHV3
Yes
LVCMOS
PU/PD
FSI_RX0_D1
1
I
0
UART4_CTSn
2
I
1
EHRPWM_TZn_IN2
3
I
0
EHRPWM8_B
4
IO
0
TRC_DATA8
6
O
GPIO0_25
7
IO
pad
PRG1_PWM2_B2
9
IO
1
BOOTMODE10
Bootstrap
I
W20
GPMC0_AD11
PADCONFIG:
PADCONFIG26
0x000F4068
GPMC0_AD11
0
IO
0
On / Off / Off
On / Off / Off
7
1.8 V/3.3 V
VDDSHV3
Yes
LVCMOS
PU/PD
FSI_RX1_CLK
1
I
0
UART5_CTSn
2
I
1
EQEP1_A
3
I
0
TRC_DATA9
6
O
GPIO0_26
7
IO
pad
EHRPWM7_A
8
IO
0
BOOTMODE11
Bootstrap
I
W21
GPMC0_AD12
PADCONFIG:
PADCONFIG27
0x000F406C
GPMC0_AD12
0
IO
0
On / Off / Off
On / Off / Off
7
1.8 V/3.3 V
VDDSHV3
Yes
LVCMOS
PU/PD
FSI_RX1_D0
1
I
0
UART6_CTSn
2
I
1
EQEP1_B
3
I
0
TRC_DATA10
6
O
GPIO0_27
7
IO
pad
EHRPWM7_B
8
IO
0
BOOTMODE12
Bootstrap
I
www.ti.com
AM6442, AM6441, AM6422, AM6421, AM6412, AM6411
SPRSP56G – JANUARY 2021 – REVISED APRIL 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
21
Product Folder Links: AM6442 AM6441 AM6422 AM6421 AM6412 AM6411



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com