công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM6422BSDFHAALVR bảng dữ liệu(PDF) 40 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM6422BSDFHAALVR
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM64x Sitara™ Processors
PDF  265 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

AM6422BSDFHAALVR bảng dữ liệu(HTML) 40 Page - Texas Instruments

Back Button AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 36Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 37Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 38Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 39Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 40Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 41Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 42Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 43Page - Texas Instruments AM6422BSDFHAALVR Datasheet HTML 44Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 265 page
background image
Table 5-1. Pin Attributes (ALV Package) (continued)
BALL
NUMBER [1]
BALL NAME [2]
PADCONFIG Register [15]
PADCONFIG Address [16]
SIGNAL NAME [3]
MUX
MODE
[4]
TYPE
[5]
DSIS
[6]
BALL
STATE
DURING
RESET
RX/TX/PULL [7]
BALL
STATE
AFTER
RESET
RX/TX/PULL [8]
MUX
MODE
AFTER
RESET
[9]
I/O
OPERATING
VOLTAGE [10]
POWER [11]
HYS
[12]
BUFFER
TYPE [13]
PULL
UP/DOWN
TYPE [14]
V5
PRG0_PRU1_GPO17
PADCONFIG:
PADCONFIG125
0x000F41F4
PRG0_PRU1_GPO17
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8 V/3.3 V
VDDSHV1
Yes
LVCMOS
PU/PD
PRG0_PRU1_GPI17
1
I
0
PRG0_IEP1_EDC_SYNC_OUT1
2
O
PRG0_PWM1_B2
3
IO
1
RGMII1_RD3
4
I
0
RMII1_TXD1
5
O
GPIO1_37
7
IO
pad
PRG0_ECAP0_SYNC_OUT
8
O
PRG0_ECAP0_SYNC_IN
10
I
0
P5
PRG0_PRU1_GPO18
PADCONFIG:
PADCONFIG126
0x000F41F8
PRG0_PRU1_GPO18
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8 V/3.3 V
VDDSHV1
Yes
LVCMOS
PU/PD
PRG0_PRU1_GPI18
1
I
0
PRG0_IEP1_EDC_LATCH_IN0
2
I
0
PRG0_PWM1_TZ_IN
3
I
0
MDIO0_MDIO
4
IO
0
RMII1_TX_EN
5
O
EHRPWM7_A
6
IO
0
GPIO1_38
7
IO
pad
PRG0_ECAP0_SYNC_IN
8
I
0
R2
PRG0_PRU1_GPO19
PADCONFIG:
PADCONFIG127
0x000F41FC
PRG0_PRU1_GPO19
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8 V/3.3 V
VDDSHV1
Yes
LVCMOS
PU/PD
PRG0_PRU1_GPI19
1
I
0
PRG0_IEP1_EDC_SYNC_OUT0
2
O
PRG0_PWM1_TZ_OUT
3
O
MDIO0_MDC
4
O
RMII1_CRS_DV
5
I
0
EHRPWM7_B
6
IO
0
GPIO1_39
7
IO
pad
PRG0_ECAP0_IN_APWM_OUT
8
IO
0
Y6
PRG1_MDIO0_MDC
PADCONFIG:
PADCONFIG87
0x000F415C
PRG1_MDIO0_MDC
0
O
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8 V/3.3 V
VDDSHV2
Yes
LVCMOS
PU/PD
MDIO0_MDC
4
O
GPIO0_86
7
IO
pad
AA6
PRG1_MDIO0_MDIO
PADCONFIG:
PADCONFIG86
0x000F4158
PRG1_MDIO0_MDIO
0
IO
0
Off / Off / Off
Off / Off / Off
7
1.8 V/3.3 V
VDDSHV2
Yes
LVCMOS
PU/PD
MDIO0_MDIO
4
IO
0
GPIO0_85
7
IO
pad
AM6442, AM6441, AM6422, AM6421, AM6412, AM6411
SPRSP56G – JANUARY 2021 – REVISED APRIL 2024
www.ti.com
40
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: AM6442 AM6441 AM6422 AM6421 AM6412 AM6411



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com