công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD300MLX65C2S bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - StarPower Europe AG

tên linh kiện GD300MLX65C2S
Giải thích chi tiết về linh kiện  650V/300A in one-package
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STARPOWER [StarPower Europe AG]
Trang chủ  www.starpowereurope.com
Logo STARPOWER - StarPower Europe AG

GD300MLX65C2S bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - StarPower Europe AG

Back Button GD300MLX65C2S Datasheet HTML 3Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 4Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 5Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 6Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 7Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 8Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 9Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 10Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 11Page - StarPower Europe AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
GD300MLX65C2S
IGBT Module
©2023 STARPOWER Semiconductor Ltd.
6/30/2023
8/11
B02
Fig 9. D1-D4 Diode Switching Loss vs. RG
Fig 10. D1-D4 Diode Transient Thermal Impedance
Fig 11. D5,D6 Diode Forward Characteristics
Fig 12. D5,D6 Diode Switching Loss vs. IF
0
1
2
3
4
5
0
4
8
12
16
20
24
R
G [Ω]
Erec,Tvj=125℃
Erec,Tvj=150℃
V
R=300V
I
F=300A
V
GE=-15V
0.001
0.01
0.1
1
0.001
0.01
0.1
1
10
t [s]
Diode
i:
1
2
3
4
r
i[K/W]:
0.0154 0.0846 0.0816 0.0744
τ
i[s]:
0.0100 0.0200 0.0500 0.1000
0
100
200
300
400
500
600
0
0.5
1
1.5
2
2.5
V
F [V]
Tvj=25℃
Tvj=125℃
Tvj=150℃
0
1
2
3
4
5
0
100
200
300
400
500
600
I
F [A]
Erec,Tvj=125℃
Erec,Tvj=150℃
V
R=300V
R
G=2.4Ω
V
GE=-15V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com