công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD300MLX65C2S bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - StarPower Europe AG

tên linh kiện GD300MLX65C2S
Giải thích chi tiết về linh kiện  650V/300A in one-package
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STARPOWER [StarPower Europe AG]
Trang chủ  www.starpowereurope.com
Logo STARPOWER - StarPower Europe AG

GD300MLX65C2S bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - StarPower Europe AG

Back Button GD300MLX65C2S Datasheet HTML 2Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 3Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 4Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 5Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 6Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 7Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 8Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 9Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 10Page - StarPower Europe AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
GD300MLX65C2S
IGBT Module
©2023 STARPOWER Semiconductor Ltd.
6/30/2023
6/11
B02
Fig 1. T1-T4 IGBT Output Characteristics
Fig 2. T1-T4 IGBT Transfer Characteristics
Fig 3. T1-T4 IGBT Switching Loss vs. IC
Fig 4. T1-T4 IGBT Switching Loss vs. RG
0
60
120
180
240
300
360
420
480
540
600
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
V
CE [V]
Tvj=25℃
Tvj=125℃
Tvj=150℃
V
GE=15V
0
60
120
180
240
300
360
420
480
540
600
5
6
7
8
9
10
11
12
V
GE [V]
Tvj=25℃
Tvj=125℃
Tvj=150℃
V
CE=20V
0
10
20
30
40
50
60
0
100
200
300
400
500
600
I
C [A]
Eon,Tvj=125℃
Eoff,Tvj=125℃
Eon,Tvj=150℃
Eoff,Tvj=150℃
V
CC=300V
R
G=2.4Ω
V
GE=±15V
0
10
20
30
40
50
60
0
3
6
9
12
15
18
21
24
R
G [Ω]
Eon,Tvj=125℃
Eoff,Tvj=125℃
Eon,Tvj=150℃
Eoff,Tvj=150℃
V
CC=300V
I
C=300A
V
GE=±15V
V
CC=300V
R
G=2.4Ω
V
GE=±15V
V
CC=300V
I
C=300A
V
GE=±15V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com