công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD300MLX65C2S bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - StarPower Europe AG

tên linh kiện GD300MLX65C2S
Giải thích chi tiết về linh kiện  650V/300A in one-package
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STARPOWER [StarPower Europe AG]
Trang chủ  www.starpowereurope.com
Logo STARPOWER - StarPower Europe AG

GD300MLX65C2S bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - StarPower Europe AG

  GD300MLX65C2S Datasheet HTML 1Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 2Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 3Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 4Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 5Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 6Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 7Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 8Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 9Page - StarPower Europe AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
GD300MLX65C2S
IGBT Module
©2023 STARPOWER Semiconductor Ltd.
6/30/2023
2/11
B02
Absolute Maximum Ratings T
C=25
oC unless otherwise noted
T1-T4 IGBT
Symbol
Description
Value
Unit
VCES
Collector-Emitter Voltage
650
V
VGES
Gate-Emitter Voltage
±20
V
IC
Collector Current @ TC=25
oC
@ TC=70
oC
385
300
A
ICM
Pulsed Collector Current tp=1ms
600
A
PD
Maximum Power Dissipation @ Tvj=175
oC
967
W
D1-D4 Diode
Symbol
Description
Value
Unit
VRRM
Repetitive Peak Reverse Voltage
650
V
IF
Diode Continuous Forward Current
300
A
IFM
Diode Maximum Forward Current tp=1ms
600
A
D5,D6 Diode
Symbol
Description
Value
Unit
VRRM
Repetitive Peak Reverse Voltage
650
V
IF
Diode Continuous Forward Current
300
A
IFM
Diode Maximum Forward Current tp=1ms
600
A
Module
Symbol
Description
Value
Unit
Tvjmax
Maximum Junction Temperature
175
oC
Tvjop
Operating Junction Temperature
-40 to +150
oC
TSTG
Storage Temperature Range
-40 to +125
oC
VISO
Isolation Voltage RMS,f=50Hz,t=1min
2500
V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com