công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

GD300MLX65C2S bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - StarPower Europe AG

tên linh kiện GD300MLX65C2S
Giải thích chi tiết về linh kiện  650V/300A in one-package
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STARPOWER [StarPower Europe AG]
Trang chủ  www.starpowereurope.com
Logo STARPOWER - StarPower Europe AG

GD300MLX65C2S bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - StarPower Europe AG

  GD300MLX65C2S Datasheet HTML 1Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 2Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 3Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 4Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 5Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 6Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 7Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 8Page - StarPower Europe AG GD300MLX65C2S Datasheet HTML 9Page - StarPower Europe AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 11 page
background image
GD300MLX65C2S
IGBT Module
©2023 STARPOWER Semiconductor Ltd.
6/30/2023
5/11
B02
NTC Characteristics T
C=25
oC unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Test Conditions
Min.
Typ.
Max.
Unit
R25
Rated Resistance
5.0
kΩ
∆R/R
Deviation of R100
TC=100
oC,R
100=493.3Ω
-5
5
%
P25
Power
Dissipation
20.0
mW
B25/50
B-value
R2=R25exp[B25/50(1/T2-
1/(298.15K))]
3375
K
B25/80
B-value
R2=R25exp[B25/80(1/T2-
1/(298.15K))]
3411
K
B25/100
B-value
R2=R25exp[B25/100(1/T2-
1/(298.15K))]
3433
K
Module Characteristics T
C=25
oC unless otherwise noted
Symbol
Parameter
Min.
Typ.
Max.
Unit
RthJC
Junction-to-Case (per T1-T4 IGBT)
Junction-to-Case (per D1-D4 Diode)
Junction-to-Case (per D5,D6 Diode)
0.155
0.256
0.262
K/W
RthCH
Case-to-Heatsink (per T1-T4 IGBT)
Case-to-Heatsink (per D1-D4 Diode)
Case-to-Heatsink (per D5,D6 Diode)
Case-to-Heatsink (per Module)
0.076
0.126
0.129
0.010
K/W
M
Terminal Connection Torque, Screw M6
Mounting Torque, Screw M6
2.5
3.0
5.0
5.0
N.m
G
Weight of Module
340
g



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com