công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KIT-7800-RK bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Arista Networks, Inc

tên linh kiện KIT-7800-RK
Giải thích chi tiết về linh kiện  7800R4 Series AI Spine Switch
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ARISTA [Arista Networks, Inc]
Trang chủ  https://www.arista.com/en/
Logo ARISTA - Arista Networks, Inc

KIT-7800-RK bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Arista Networks, Inc

  KIT-7800-RK Datasheet HTML 1Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 2Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 3Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 4Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 5Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 6Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 7Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 8Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 9Page - Arista Networks, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
7800R Series
7800R4C-36PE
Ports
36 x OSFP800
Max 100G-1 1
288
Max 400G-4 1
72
Max 800G-8 1
36
Max Total Interfaces 2
288
Throughput (FDX)
28.8 Tbps (57.6 Tbps)
Encryption
No
Port Buffer
32 GB
Weight
26.7 lbs (12.1 kg)
Typical (Max) Power 3
1751 W (2174W)
Dimensions (WxHxD)
18.9" x 2.1" x 17.8" (48.1 x 5.4 x 45.2 cm)
Chassis Support
DCS-7816L, DCS-7812, DCS-7808, DCS-7804
7800R4 Series | Line Card Technical Specifications
1. Maximum port numbers are uni-dimensional, may require the use of break-outs and are subject to transceiver/cable capabilities
2. Where supported by EOS, each system supports a maximum number of interfaces. Certain configurations may impose restrictions on which physical ports can be used
3. Typical power consumption measured at 25C ambient with 50% load on all ports. Excludes optics power as this is a significant variable for 100G, 400G and 800G



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com