công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KIT-7800-RK bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - Arista Networks, Inc

tên linh kiện KIT-7800-RK
Giải thích chi tiết về linh kiện  7800R4 Series AI Spine Switch
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ARISTA [Arista Networks, Inc]
Trang chủ  https://www.arista.com/en/
Logo ARISTA - Arista Networks, Inc

KIT-7800-RK bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - Arista Networks, Inc

  KIT-7800-RK Datasheet HTML 1Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 2Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 3Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 4Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 5Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 6Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 7Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 8Page - Arista Networks, Inc KIT-7800-RK Datasheet HTML 9Page - Arista Networks, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 9 page
background image
7800R4 Series |Technical Specifications
Supervisor Module
DCS-7800-SUP1S
DCS-7816-SUP1S
Processor
1.9 GHz, Six-Core x86
64-bit
2.0 GHz, Eight-Core x86
64-bit
System Memory
64 GB
64 GB
Flash Storage Memory
4 GB
4 GB
RS-232 Serial Ports
1
1
Management Ports
1 (RJ-45) + 1 (SFP 1G)
1 (RJ-45) + 1 (SFP 1G)
USB 2.0 Interface
2
2
SSD Storage
256 GB
256 GB
Default Secure Boot
Yes
Yes
Size (WxHxD)
9.0 " x 2.1" x 17.25"
(22.8 x 5.3 x 43.8 cm)
9.0 " x 2.1" x 17.25"
(22.8 x 5.3 x 43.8 cm)
Weight
6.3 lbs (2.9 kg)
6.3 lbs (2.9 kg)
Typical (Max) Power *
61 W (72 W)
71 W (78 W)
Chassis Support
DCS-7808, DCS-7804
DCS-7816L, DCS-7812
Power Supply
PWR-D1-3041-AC
PWR-D2-3041-DC
PWR-D4-3041-AC
Input Circuit (Max)
2x - 200-240VAC, 16A
2x -48 to -60VDC, 70A
2x 200-277VAC or
2x 240-380VDC, 16A
Input Frequency
50/60Hz
N/A
50/60Hz (AC)
Output Power
3000W
3000W
3000W
Input Connector
2x SAF-D-GRID 400
AWG#1 Max
Each Lug 2 x M6 Studs
2x SAF-D-GRID 400
Efficiency
94.5% Platinum
94%
94.5% Platinum
Size (WxHxD)
2.7" x 1.6" x 23.6" (6.8 x 40.6 x
60.0cm)
2.7" x 1.6" x 23.6" (6.8 x 40.6 x
60.0cm)
2.7" x 1.6" x 23.6" (6.8 x 40.6 x
60.0cm)
Weight
8lbs (3.6kg)
8lbs (3.6kg)
8lbs (3.6kg)
Chassis Support
DCS-7816L, DCS-7812, DCS-7808, DCS-7804



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com