| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TDA4VM21 bảng dữ liệu(PDF) 136 Page - Texas Instruments |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA4VM21 bảng dữ liệu(HTML) 136 Page - Texas Instruments |
|
136 / 331 page ![]() Table 5-125. Pin Multiplexing (continued) ADDRESS REGISTER NAME BALL NUMB ER MUXMODE[14:0] SETTINGS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bootstrap 0x00011C2 A8 PADCONFIG170 AE2 MLB0_ML BCN GPIO1_35 0x00011C0 00 PADCONFIG0 AC18 EXTINTn GPIO0_0 0x00011C0 04 PADCONFIG1 AC23 PRG1_PR U0_GPO0 PRG1_PR U0_GPI0 PRG1_RG MII1_RD0 PRG1_PW M3_A0 RGMII1_R D0 RMII1_RX D0 GPIO0_1 GPMC0_B E1n RGMII7_R D0 MCASP6_ ACLKX UART0_R XD 0x00011C0 08 PADCONFIG2 AG22 PRG1_PR U0_GPO1 PRG1_PR U0_GPI1 PRG1_RG MII1_RD1 PRG1_PW M3_B0 RGMII1_R D1 RMII1_RX D1 GPIO0_2 GPMC0_W AIT0 RGMII7_R D1 MCASP6_ AFSX UART0_TX D 0x00011C0 0C PADCONFIG3 AF22 PRG1_PR U0_GPO2 PRG1_PR U0_GPI2 PRG1_RG MII1_RD2 PRG1_PW M2_A0 RGMII1_R D2 RMII1_CR S_DV GPIO0_3 GPMC0_W AIT1 RGMII7_R D2 MCASP6_ AXR0 UART1_R XD 0x00011C0 10 PADCONFIG4 AJ23 PRG1_PR U0_GPO3 PRG1_PR U0_GPI3 PRG1_RG MII1_RD3 PRG1_PW M3_A2 RGMII1_R D3 RMII1_RX _ER GPIO0_4 GPMC0_DI R RGMII7_R D3 MCASP6_ AXR1 UART1_TX D 0x00011C0 14 PADCONFIG5 AH23 PRG1_PR U0_GPO4 PRG1_PR U0_GPI4 PRG1_RG MII1_RX_ CTL PRG1_PW M2_B0 RGMII1_R X_CTL RMII1_TX D0 GPIO0_5 GPMC0_C Sn2 RGMII7_R X_CTL MCASP6_ AXR2 MCASP6_ ACLKR UART2_R XD 0x00011C0 18 PADCONFIG6 AD20 PRG1_PR U0_GPO5 PRG1_PR U0_GPI5 PRG1_PW M3_B2 RMII1_TX_ EN GPIO0_6 GPMC0_W En MCASP3_ AXR0 BOOTMO DE0 0x00011C0 1C PADCONFIG7 AD22 PRG1_PR U0_GPO6 PRG1_PR U0_GPI6 PRG1_RG MII1_RXC PRG1_PW M3_A1 RGMII1_R XC RMII1_TX D1 AUDIO_EX T_REFCLK 0 GPIO0_7 GPMC0_C Sn3 RGMII7_R XC MCASP6_ AXR3 MCASP6_ AFSR UART2_TX D 0x00011C0 20 PADCONFIG8 AE20 PRG1_PR U0_GPO7 PRG1_PR U0_GPI7 PRG1_IEP 0_EDC_LA TCH_IN1 PRG1_PW M3_B1 AUDIO_EX T_REFCLK 1 MCAN4_T X GPIO0_8 MCASP3_ AXR1 0x00011C0 24 PADCONFIG9 AJ20 PRG1_PR U0_GPO8 PRG1_PR U0_GPI8 PRG1_PW M2_A1 RMII5_RX D0 MCAN4_R X GPIO0_9 GPMC0_O En_REn VOUT0_D ATA22 MCASP3_ AXR2 0x00011C0 28 PADCONFIG10 AG20 PRG1_PR U0_GPO9 PRG1_PR U0_GPI9 PRG1_UA RT0_CTSn PRG1_PW M3_TZ_IN SPI6_CS1 RMII5_RX D1 GPIO0_10 GPMC0_A DVn_ALE PRG1_IEP 0_EDIO_D ATA_IN_O UT28 VOUT0_D ATA23 MCASP3_ ACLKX 0x00011C0 2C PADCONFIG11 AD21 PRG1_PR U0_GPO1 0 PRG1_PR U0_GPI10 PRG1_UA RT0_RTSn PRG1_PW M2_B1 SPI6_CS2 RMII5_CR S_DV GPIO0_11 GPMC0_B E0n_CLE PRG1_IEP 0_EDIO_D ATA_IN_O UT29 OBSCLK2 MCASP3_ AFSX 0x00011C0 30 PADCONFIG12 AF24 PRG1_PR U0_GPO11 PRG1_PR U0_GPI11 PRG1_RG MII1_TD0 PRG1_PW M3_TZ_O UT RGMII1_T D0 MCAN4_T X GPIO0_12 RGMII7_T D0 VOUT0_D ATA16 VPFE0_DA TA0 MCASP7_ ACLKX 0x00011C0 34 PADCONFIG13 AJ24 PRG1_PR U0_GPO1 2 PRG1_PR U0_GPI12 PRG1_RG MII1_TD1 PRG1_PW M0_A0 RGMII1_T D1 MCAN4_R X GPIO0_13 RGMII7_T D1 VOUT0_D ATA17 VPFE0_DA TA1 MCASP7_ AFSX 0x00011C0 38 PADCONFIG14 AG24 PRG1_PR U0_GPO1 3 PRG1_PR U0_GPI13 PRG1_RG MII1_TD2 PRG1_PW M0_B0 RGMII1_T D2 MCAN5_T X GPIO0_14 RGMII7_T D2 VOUT0_D ATA18 VPFE0_DA TA2 MCASP7_ AXR0 0x00011C0 3C PADCONFIG15 AD24 PRG1_PR U0_GPO1 4 PRG1_PR U0_GPI14 PRG1_RG MII1_TD3 PRG1_PW M0_A1 RGMII1_T D3 MCAN5_R X GPIO0_15 RGMII7_T D3 VOUT0_D ATA19 VPFE0_DA TA3 MCASP7_ AXR1 0x00011C0 40 PADCONFIG16 AC24 PRG1_PR U0_GPO1 5 PRG1_PR U0_GPI15 PRG1_RG MII1_TX_C TL PRG1_PW M0_B1 RGMII1_T X_CTL MCAN6_T X GPIO0_16 RGMII7_T X_CTL VOUT0_D ATA20 VPFE0_DA TA4 MCASP7_ AXR2 MCASP7_ ACLKR TDA4VM-Q1, TDA4VM SPRSP36K – SEPTEMBER 2021 – REVISED APRIL 2024 www.ti.com 136 Submit Document Feedback Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated Product Folder Links: TDA4VM-Q1 TDA4VM |