công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TDA4VM21 bảng dữ liệu(PDF) 51 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TDA4VM21
Giải thích chi tiết về linh kiện  TDA4VM Processors
PDF  331 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TDA4VM21 bảng dữ liệu(HTML) 51 Page - Texas Instruments

Back Button TDA4VM21 Datasheet HTML 47Page - Texas Instruments TDA4VM21 Datasheet HTML 48Page - Texas Instruments TDA4VM21 Datasheet HTML 49Page - Texas Instruments TDA4VM21 Datasheet HTML 50Page - Texas Instruments TDA4VM21 Datasheet HTML 51Page - Texas Instruments TDA4VM21 Datasheet HTML 52Page - Texas Instruments TDA4VM21 Datasheet HTML 53Page - Texas Instruments TDA4VM21 Datasheet HTML 54Page - Texas Instruments TDA4VM21 Datasheet HTML 55Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 51 / 331 page
background image
Table 5-1. Pin Attributes (continued)
BALL NUMBER 1
BALL NAME 2
SIGNAL NAME 3
MUXMODE
4
TYPE 5
BALL
RESET
STATE 6
BALL
RESET
REL.
MUXMODE
I/O
VOLTAGE
VALUE 8
POWER 9
HYS 10
BUFFER
TYPE 11
PULL UP/
DOWN
TYPE 12
DSIS 13
RXACTIVE/
TXDISABL
E 14
AG25
prg1_pru1_gpo13
PRG1_PRU1_GPO13
0
IO
OFF
7
1.8 V/3.3 V
VDDSHV2
Yes
LVCMOS
PU/PD
0
0/1
PRG1_PRU1_GPI13
1
I
0
PRG1_RGMII2_TD2
2
O
PRG1_PWM1_B0
3
IO
1
RGMII2_TD2
4
O
MCAN7_RX
6
I
1
GPIO0_34
7
IO
0
RGMII8_TD2
8
O
0
VOUT0_DATA13
10
O
VPFE0_DATA8
11
I
MCASP9_AXR0
12
IO
0
MCASP4_ACLKR
13
IO
0
AH26
prg1_pru1_gpo14
PRG1_PRU1_GPO14
0
IO
OFF
7
1.8 V/3.3 V
VDDSHV2
Yes
LVCMOS
PU/PD
0
0/1
PRG1_PRU1_GPI14
1
I
0
PRG1_RGMII2_TD3
2
O
PRG1_PWM1_A1
3
IO
0
RGMII2_TD3
4
O
MCAN8_TX
6
O
GPIO0_35
7
IO
0
RGMII8_TD3
8
O
0
VOUT0_DATA14
10
O
MCASP9_AXR1
12
IO
MCASP4_AFSR
13
IO
0
AJ27
prg1_pru1_gpo15
PRG1_PRU1_GPO15
0
IO
OFF
7
1.8 V/3.3 V
VDDSHV2
Yes
LVCMOS
PU/PD
0
0/1
PRG1_PRU1_GPI15
1
I
0
PRG1_RGMII2_TX_CTL
2
O
PRG1_PWM1_B1
3
IO
1
RGMII2_TX_CTL
4
O
MCAN8_RX
6
I
1
GPIO0_36
7
IO
0
RGMII8_TX_CTL
8
O
0
VOUT0_DATA15
10
O
VPFE0_DATA9
11
I
MCASP9_AXR2
12
IO
0
MCASP9_ACLKR
13
IO
0
www.ti.com
TDA4VM-Q1, TDA4VM
SPRSP36K – SEPTEMBER 2021 – REVISED APRIL 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
51
Product Folder Links: TDA4VM-Q1 TDA4VM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com