công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C8051F337 bảng dữ liệu(PDF) 37 Page - Silicon Laboratories

tên linh kiện C8051F337
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mixed Signal ISP Flash MCU Family
PDF  234 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILABS [Silicon Laboratories]
Trang chủ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

C8051F337 bảng dữ liệu(HTML) 37 Page - Silicon Laboratories

Back Button C8051F337 Datasheet HTML 33Page - Silicon Laboratories C8051F337 Datasheet HTML 34Page - Silicon Laboratories C8051F337 Datasheet HTML 35Page - Silicon Laboratories C8051F337 Datasheet HTML 36Page - Silicon Laboratories C8051F337 Datasheet HTML 37Page - Silicon Laboratories C8051F337 Datasheet HTML 38Page - Silicon Laboratories C8051F337 Datasheet HTML 39Page - Silicon Laboratories C8051F337 Datasheet HTML 40Page - Silicon Laboratories C8051F337 Datasheet HTML 41Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 37 / 234 page
background image
Table 6.4. Reset Electrical Characteristics
–40 to +85 °C unless otherwise specified.
Table 6.5. Flash Electrical Characteristics
VDD = 2.7 to 3.6 V; –40 to +85 ºC unless otherwise specified.
*Note: 512 bytes at addresses 0x3E00 to 0x3FFF are reserved.
Rev. 0.2
37
C8051F336/7/8/9
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Units
RST Output Low Voltage
IOL = 8.5 mA,
VDD = 2.7 V to 3.6 V
——
0.6
V
RST Input Low Voltage
—
—
0.6
RST Input Pullup Current
RST = 0.0 V
—
50
100
µA
VDD POR Threshold (VRST)
2.40
2.55
2.70
V
Missing Clock Detector Time-
out
Time from last system clock
rising edge to reset initiation
100
220
600
µs
Reset Time Delay
Delay between release of any
reset source and code
execution at location 0x0000
——
40
µs
Minimum RST Low Time to
Generate a System Reset
15
—
—
µs
VDD Monitor Turn-on Time
100
—
—
µs
VDD Monitor Supply Current
—20
40
µA
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Units
Flash Size
16384*
——
bytes
Endurance
20 k
100 k
—
Erase/Write
Erase Cycle Time
25 MHz System Clock
10
15
20
ms
Write Cycle Time
25 MHz System Clock
40
55
70
µs



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com