công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

C8051F337 bảng dữ liệu(PDF) 34 Page - Silicon Laboratories

tên linh kiện C8051F337
Giải thích chi tiết về linh kiện  Mixed Signal ISP Flash MCU Family
PDF  234 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SILABS [Silicon Laboratories]
Trang chủ  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

C8051F337 bảng dữ liệu(HTML) 34 Page - Silicon Laboratories

Back Button C8051F337 Datasheet HTML 30Page - Silicon Laboratories C8051F337 Datasheet HTML 31Page - Silicon Laboratories C8051F337 Datasheet HTML 32Page - Silicon Laboratories C8051F337 Datasheet HTML 33Page - Silicon Laboratories C8051F337 Datasheet HTML 34Page - Silicon Laboratories C8051F337 Datasheet HTML 35Page - Silicon Laboratories C8051F337 Datasheet HTML 36Page - Silicon Laboratories C8051F337 Datasheet HTML 37Page - Silicon Laboratories C8051F337 Datasheet HTML 38Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 34 / 234 page
background image
C8051F336/7/8/9
34
Rev. 0.2
6.
Electrical Characteristics
6.1.
Absolute Maximum Specifications
Table 6.1. Absolute Maximum Ratings
Note: Stresses above those listed under “Absolute Maximum Ratings” may cause permanent damage to the device.
This is a stress rating only and functional operation of the devices at those or any other conditions above
those indicated in the operation listings of this specification is not implied. Exposure to maximum rating
conditions for extended periods may affect device reliability.
Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Units
Ambient temperature under bias
–55
—
125
°C
Storage Temperature
–65
—
150
°C
Voltage on any Port I/O Pin or RST with
respect to GND
–0.3
—
5.8
V
Voltage on VDD with respect to GND
–0.3
—
4.2
V
Maximum Total current through VDD or GND
—
—
500
mA
Maximum output current sunk by RST or any
Port pin
——
100
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com