công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PIC16F16-I/SSQTP bảng dữ liệu(PDF) 114 Page - Microchip Technology

tên linh kiện PIC16F16-I/SSQTP
Giải thích chi tiết về linh kiện  -bit Flash-based Microcontroller with A/D Converter and Enhanced Capture/Compare/PWM
PDF  136 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

PIC16F16-I/SSQTP bảng dữ liệu(HTML) 114 Page - Microchip Technology

Back Button PIC16F16-I/SSQTP Datasheet HTML 110Page - Microchip Technology PIC16F16-I/SSQTP Datasheet HTML 111Page - Microchip Technology PIC16F16-I/SSQTP Datasheet HTML 112Page - Microchip Technology PIC16F16-I/SSQTP Datasheet HTML 113Page - Microchip Technology PIC16F16-I/SSQTP Datasheet HTML 114Page - Microchip Technology PIC16F16-I/SSQTP Datasheet HTML 115Page - Microchip Technology PIC16F16-I/SSQTP Datasheet HTML 116Page - Microchip Technology PIC16F16-I/SSQTP Datasheet HTML 117Page - Microchip Technology PIC16F16-I/SSQTP Datasheet HTML 118Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 114 / 136 page
background image
PIC16F716
DS41206B-page 112
© 2007 Microchip Technology Inc.
FIGURE 13-10:
TYPICAL IPD vs. VDD (SLEEP MODE, ALL PERIPHERALS DISABLED)
FIGURE 13-11:
MAXIMUM IPD vs. VDD (SLEEP MODE, ALL PERIPHERALS DISABLED)
Typical
(Sleep Mode all Peripherals Disabled)
0.0
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
VDD (V)
Typical: Statistical Mean @25°C
Maximum: Mean (Worst-case Temp) + 3
σ
(-40°C to 125°C)
Maximum
(Sleep Mode all Peripherals Disabled)
Max. 125°C
Max. 85°C
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
2.02.5
3.03.5
4.04.5
5.0
5.5
VDD (V)
Maximum: Mean + 3
σ
Typical: Statistical Mean @25°C
Maximum: Mean (Worst-case Temp) + 3
σ
(-40°C to 125°C)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com