công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC855TZQ80D4 bảng dữ liệu(PDF) 71 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC855TZQ80D4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hardware Specifications
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC855TZQ80D4 bảng dữ liệu(HTML) 71 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 68Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 69Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 70Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 71Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 72Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 73Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 74Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 75Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 71 / 80 page
background image
MPC860 Family Hardware Specifications, Rev. 7
Freescale Semiconductor
71
Mechanical Data and Ordering Information
Figure 74 shows the MII serial management channel timing diagram.
Figure 74. MII Serial Management Channel Timing Diagram
14 Mechanical Data and Ordering Information
Table 33 provides information on the MPC860 Revision D.4 derivative devices.
M13
MII_MDIO (input) to MII_MDC rising edge hold
0
—
ns
M14
MII_MDC pulse width high
40%
60%
MII_MDC
period
M15
MII_MDC pulse width low
40%
60%
MII_MDC
period
Table 33. MPC860 Family Revision D.4 Derivatives
Device
Number of
SCCs 1
Ethernet Support 2
(Mbps)
Multichannel
HDLC Support
ATM
Support
MPC855T
1
10/100
Yes
Yes
MPC860DE
2
10
N/A
N/A
MPC860DT
10/100
Yes
Yes
MPC860DP
10/100
Yes
Yes
Table 32. MII Serial Management Channel Timing
Num
Characteristic
Min
Max
Unit
M11
MII_MDC (Output)
MII_MDIO (Output)
M12
M13
MII_MDIO (Input)
M10
M14
MM15



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com