công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC855TZQ80D4 bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC855TZQ80D4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hardware Specifications
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC855TZQ80D4 bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 61Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 62Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 63Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 64Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 68Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 69Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 80 page
background image
MPC860 Family Hardware Specifications, Rev. 7
Freescale Semiconductor
65
CPM Electrical Characteristics
Figure 67. SPI Slave (CP = 1) Timing Diagram
11.12I2C AC Electrical Specifications
Table 26 provides the I2C (SCL < 100 kHz) timings.
Table 26. I2C Timing (SCL < 100 kHZ)
Num
Characteristic
All Frequencies
Unit
Min
Max
200
SCL clock frequency (slave)
0
100
kHz
200
SCL clock frequency (master) 1
1.5
100
kHz
202
Bus free time between transmissions
4.7
—
µs
203
Low period of SCL
4.7
—
µs
204
High period of SCL
4.0
—
µs
205
Start condition setup time
4.7
—
µs
206
Start condition hold time
4.0
—
µs
207
Data hold time
0
—
µs
208
Data setup time
250
—
ns
209
SDL/SCL rise time
—
1
µs
SPIMOSI
(Input)
SPICLK
(CI=0)
(Input)
SPICLK
(CI=1)
(Input)
SPIMISO
(Output)
180
Data
181
182
msb
lsb
181
177
182
175
179
SPISEL
(Input)
174
Data
msb
lsb
Undef
178
176
182
msb
msb
172
173
173
171
170
181



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com