công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC855TZQ80D4 bảng dữ liệu(PDF) 69 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện MPC855TZQ80D4
Giải thích chi tiết về linh kiện  Hardware Specifications
PDF  80 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MPC855TZQ80D4 bảng dữ liệu(HTML) 69 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 65Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 66Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 67Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 68Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 69Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 70Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 71Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 72Page - Freescale Semiconductor, Inc MPC855TZQ80D4 Datasheet HTML 73Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 69 / 80 page
background image
MPC860 Family Hardware Specifications, Rev. 7
Freescale Semiconductor
69
FEC Electrical Characteristics
Figure 71. MII Receive Signal Timing Diagram
13.2 MII Transmit Signal Timing (MII_TXD[3:0], MII_TX_EN,
MII_TX_ER, MII_TX_CLK)
The transmitter functions correctly up to a MII_TX_CLK maximum frequency of 25 MHz +1%. There is no
minimum frequency requirement. In addition, the processor clock frequency must exceed the MII_TX_CLK
frequency – 1%.
Table 30 provides information on the MII transmit signal timing.
Figure 72 shows the MII transmit signal timing diagram.
Table 30. MII Transmit Signal Timing
Num
Characteristic
Min
Max
Unit
M5
MII_TX_CLK to MII_TXD[3:0], MII_TX_EN, MII_TX_ER invalid
5
—
ns
M6
MII_TX_CLK to MII_TXD[3:0], MII_TX_EN, MII_TX_ER valid
—
25
M7
MII_TX_CLK pulse width high
35
65%
MII_TX_CLK
period
M8
MII_TX_CLK pulse width low
35%
65%
MII_TX_CLK
period
M1
M2
MII_RX_CLK (Input)
MII_RXD[3:0] (Inputs)
MII_RX_DV
MII_RX_ER
M3
M4



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com