công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PC33710EW bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện PC33710EW
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual Output DC-DC & Linear Regulator IC
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

PC33710EW bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc

  PC33710EW Datasheet HTML 1Page - Freescale Semiconductor, Inc PC33710EW Datasheet HTML 2Page - Freescale Semiconductor, Inc PC33710EW Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc PC33710EW Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc PC33710EW Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc PC33710EW Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc PC33710EW Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc PC33710EW Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc PC33710EW Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 17 page
background image
Analog Integrated Circuit Device Data
Freescale Semiconductor
5
34710
MAXIMUM RATINGS
VCORE LINEAR REGULATOR (7)
Maximum Output Voltage Startup Overshoot (COUT = 10 µF) (8)
Mode2=Low, Mode1=Low, Mode0=Low
Mode2=Open, Mode1=Low, Mode0=Don’t Care
Mode2=Low, Mode1=Open, Mode0=Don’t Care
Mode2=Open, Mode1=Open, Mode0=Don’t Care
VCORE(STARTUP)
3.6
2.7
2.0
1.65
V
Maximum Output Current
TJ = 0°C to 105°C, VLINB+ ≤ VCORE(NOM) + 0.8 V (9)
IVCORE
500
mA
Notes
7. 13 V ≤ VB+ ≤ 32 V and -20°C ≤ TJ ≤ 145°C unless otherwise noted.
8. Refer to Table 2, page 9.
9. Pulse testing with low duty cycle used.
MAXIMUM RATINGS (continued)
All voltages are with respect to ground unless otherwise noted. Exceeding these ratings may cause a malfunction or permanent
damage to the device.
Rating
Symbol
Max
Unit



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com