công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM263P2 bảng dữ liệu(PDF) 134 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM263P2
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM263Px Sitara™ Microcontrollers with Optional Flash-in-Package
PDF  164 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

AM263P2 bảng dữ liệu(HTML) 134 Page - Texas Instruments

Back Button AM263P2 Datasheet HTML 130Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 131Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 132Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 133Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 134Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 135Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 136Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 137Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 138Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 134 / 164 page
background image
6.11.5.13.2 PRU-ICSS PRU Sigma Delta and Peripheral Interface
6.11.5.13.2.1 PRU-ICSS PRU Sigma Delta and Peripheral Interface Timing Conditions
PARAMETER
MIN
MAX
UNIT
INPUT CONDITIONS
SRI
Input Slew Rate
1
3
V/ns
OUTPUT CONDITIONS
CL
Output Load Capacitance
2
18
pF
6.11.5.13.2.2 PRU-ICSS PRU Timing Requirements - Sigma Delta Mode
NO.
PARAMETER
DESCRIPTION
MIN
MAX
UNIT
PRSD1
tc(SD_CLK)
Cycle time, SD_CLK
40
ns
PRSD2L
tw(SD_CLKL)
Pulse duration, SD_CLK Low
20
ns
PRSD2H
tw(SD_CLKH)
Pulse duration, SD_CLK High
20
ns
PRSD3
tsu(SD_D-SDCLK)
Setup time, SD_D valid before SD_CLK active
edge
10
ns
PRSD4
tsu(SDCLK-SD_D)
Hold time, SD_D valid after SD_CLK active
edge
5
ns
SDx_CLK
PRU_TIMING_07
PRSD2H
PRSD2L
PRSD4
PRSD3
SDx_D
PRSD1
Figure 6-48. PRU-ICSS PRU SD_CLK Falling Active Edge
SDx_CLK
PRSD2L
PRSD3
PRSD4
PRU_TIMING_08
SDx_D
Figure 6-49. PRU-ICSS PRU SD_CLK Rising Active Edge
6.11.5.13.2.3 PRU-ICSS PRU Timing Requirements - Peripheral Interface Mode
NO.
PARAMETER
DESCRIPTION
MIN
MAX
UNIT
PRPIF1
tw(PIF_DATA_INH)
Pulse duration, PIF_DATA_IN High
2 + 0.475 × (4 × P(1))
ns
PRPIF2
tw(PIF_DATA_INL)
Pulse duration, PIF_DATA_IN Low
2 + 0.475 × (4 × P(1))
ns
(1)
P = 1x (or TX) clock period, defined by TX_DIV_FACTOR and TX_DIV_FACTOR_FRAC in the CFG_ED_P<n>_TXCFG register.
AM263P4, AM263P2, AM263P1, AM263P4-Q1, AM263P2-Q1, AM263P1-Q1
SPRSP81C – OCTOBER 2023 – REVISED MAY 2024
www.ti.com
134
Submit Document Feedback
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Product Folder Links: AM263P4 AM263P2 AM263P1 AM263P4-Q1 AM263P2-Q1 AM263P1-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com