công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AM263P2 bảng dữ liệu(PDF) 117 Page - Texas Instruments

tên linh kiện AM263P2
Giải thích chi tiết về linh kiện  AM263Px Sitara™ Microcontrollers with Optional Flash-in-Package
PDF  164 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

AM263P2 bảng dữ liệu(HTML) 117 Page - Texas Instruments

Back Button AM263P2 Datasheet HTML 113Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 114Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 115Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 116Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 117Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 118Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 119Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 120Page - Texas Instruments AM263P2 Datasheet HTML 121Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 117 / 164 page
background image
NO.
PARAMETER
DESCRIPTION
MIN
MAX
UNIT
SS8
tsu(CS-SPICLK)
Setup time, spi_cs[x] valid before spi_sclk first
edge
5
ns
SS9
th(SPICLK-CS)
Hold time, spi_cs[x] valid after spi_sclk last edge
5
ns
(1)
P = SPICLK period.
SPI_CS[i]
(IN)
SPI_SCLK
(IN)
SPI_SCLK
(IN)
SPI_D[x]
(IN)
SPI_CS[i]
(IN)
SPI_SCLK
(IN)
SPI_SCLK
(IN)
SPI_D[x]
(IN)
Bit n-1
Bit n-2
Bit n-3
Bit n-4
Bit 0
Bit n-1
Bit n-2
Bit n-3
Bit 1
Bit 0
PHA=0
EPOL=1
POL=0
POL=1
POL=0
POL=1
PHA=1
EPOL=1
SS3
SS1
SS3
SS1
SS3
SS1
SS2
SS1
SS8
SS9
SS8
SS9
SS2
SS3
SS2
SS2
SS4
SS5
SS5
SS4
SS4
SS5
SS4
SS5
SPRSP08_TIMING_McSPI_04
Figure 6-26. SPI Peripheral Mode Receive Timing
6.11.5.10.5 SPI Peripheral Mode Switching Characteristics
NO.
PARAMETER
DESCRIPTION
MIN
MAX
UNIT
Normal Mode
SS6
td(SPICLK-SOMI)
Delay time, spi_sclk active edge to
mcspi_somi transition
2
17.12
ns
SS7
tsk(CS-SOMI)
Delay time, spi_cs[x] active edge to
mcspi_somi transition
20.95
ns
www.ti.com
AM263P4, AM263P2, AM263P1, AM263P4-Q1, AM263P2-Q1, AM263P1-Q1
SPRSP81C – OCTOBER 2023 – REVISED MAY 2024
Copyright © 2024 Texas Instruments Incorporated
Submit Document Feedback
117
Product Folder Links: AM263P4 AM263P2 AM263P1 AM263P4-Q1 AM263P2-Q1 AM263P1-Q1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com