công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSP56F802 bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - Freescale Semiconductor, Inc

tên linh kiện DSP56F802
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit Digital Signal Controllers
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
Trang chủ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

DSP56F802 bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button DSP56F802 Datasheet HTML 22Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56F802 Datasheet HTML 23Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56F802 Datasheet HTML 24Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56F802 Datasheet HTML 25Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56F802 Datasheet HTML 26Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56F802 Datasheet HTML 27Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56F802 Datasheet HTML 28Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56F802 Datasheet HTML 29Page - Freescale Semiconductor, Inc DSP56F802 Datasheet HTML 30Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 40 page
background image
56F802 Technical Data, Rev. 9
26
Freescale Semiconductor
3.7 Quad Timer Timing
Figure 3-10 Timer Timing
Table 3-11 Timer Timing1, 2
Operating Conditions: VSS = VSSA = 0 V, VDD = VDDA = 3.0–3.6 V, TA = –40° to +85°C, CL ≤ 50pF
1.
In the formulas listed, T = clock cycle. For 80MHz operation, T = 12.5 ns.
2. Parameters listed are guaranteed by design.
Characteristic
Symbol
Min
Max
Unit
Timer input period
PIN
4T+6
—
ns
Timer input high/low period
PINHL
2T+3
—
ns
Timer output period
POUT
2T
—
ns
Timer output high/low period
POUTHL
1T
—
ns
Timer Inputs
Timer Outputs
POUTHL
POUTHL
POUT
PIN
PINHL
PINHL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com