công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1704310 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1704310
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPT 2,5/14-V-5,0 - PCB terminal block
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1704310 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  1704310 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 12 page
background image
Please be informed that the data shown in this PDF document is generated from our online catalog. Please find the complete data in the user
documentation. Our general terms of use for downloads are valid.
PCB terminal block, nominal current: 24 A, rated voltage (III/2): 400 V, nominal cross section: 2.5
mm2, number of potentials: 14, number of rows: 1, number of positions per row: 14, product
range: SPT 2,5/..-V, pitch: 5 mm, connection method: Push-in spring connection, mounting:
Wave soldering, conductor/PCB connection direction: 90 °, color: green, Pin layout: Linear
pinning, Solder pin [P]: 2.5 mm, number of solder pins per potential: 2, type of packaging:
packed in cardboard
Your advantages
Time saving push-in connection, tools not required
•
Defined contact force ensures that contact remains stable over the long term
•
Clamping space opened by means of fixed screwdriver enables convenient conductor connection
•
Operation and conductor connection from one direction enable integration into front of device
•
Two solder pins reduce the mechanical strain on the soldering spots
•
Commercial data
Item number
1704310
Packing unit
40 pc
Minimum order quantity
40 pc
Product key
AAMBFF
GTIN
4046356693530
Weight per piece (including packing)
17.686 g
Weight per piece (excluding packing)
17.686 g
Country of origin
DE
SPT 2,5/14-V-5,0 - PCB terminal block
1704310
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1704310
Mar 11, 2024, 6:03 AM
Page 1 (12)


Số phần tương tự - 1704310

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1704314 PHOENIX-1704314 Datasheet
90Kb / 4P
Pin strip - PST 1,3/ 3-LH-5,0 C1,2 - 1704314
08/25/2017
More results

Mô tả tương tự - 1704310

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1731468 PHOENIX-1731468 Datasheet
145Kb / 8P
PCB terminal block - SPT 2,5/ 1-V-5,0
1732496 PHOENIX-1732496 Datasheet
62Kb / 3P
PCB terminal block - SPT 2,5/ 2-V-5,0-EX
1991095 PHOENIX-1991095 Datasheet
77Kb / 5P
PCB terminal block - SPT 2,5/ 2-V-5,0
1991105 PHOENIX-1991105 Datasheet
77Kb / 5P
PCB terminal block - SPT 2,5/ 3-V-5,0
1991118 PHOENIX-1991118 Datasheet
77Kb / 5P
PCB terminal block - SPT 2,5/ 4-V-5,0
1991176 PHOENIX-1991176 Datasheet
77Kb / 5P
PCB terminal block - SPT 2,5/10-V-5,0
1991192 PHOENIX-1991192 Datasheet
77Kb / 5P
PCB terminal block - SPT 2,5/12-V-5,0
1708740 PHOENIX-1708740 Datasheet
116Kb / 7P
PCB terminal block - SPT 2,5/ 2-V-5,0 BU
1161105 PHOENIX-1161105 Datasheet
283Kb / 10P
PCB terminal block - SPT 2,5/ 3-V-5,0 EXMCRDGNGYBD
Jun 29, 2022
1704407 PHOENIX-1704407 Datasheet
402Kb / 11P
SPT 2,5/21-V-5,0 - PCB terminal block
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com