công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1704310 bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1704310
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPT 2,5/14-V-5,0 - PCB terminal block
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1704310 bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - PHOENIX CONTACT

Back Button 1704310 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 10Page - PHOENIX CONTACT Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
Amplitude
0.35 mm (10 Hz ... 60.1 Hz)
Sweep speed
50 m/s² (60.1 Hz ... 150 Hz)
Test duration per axis
2.5 h
Glow-wire test
Specification
IEC 60695-2-10:2013-04
Temperature
850 °C
Time of exposure
5 s
Aging
Specification
IEC 60947-7-4:2019-01
Ambient conditions
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 105 °C (Depending on the current carrying
capacity/derating curve)
Ambient temperature (storage/transport)
-40 °C ... 70 °C
Relative humidity (storage/transport)
30 % ... 70 %
Ambient temperature (assembly)
-5 °C ... 100 °C
Packaging specifications
Type of packaging
packed in cardboard
SPT 2,5/14-V-5,0 - PCB terminal block
1704310
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1704310
Mar 11, 2024, 6:03 AM
Page 6 (12)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com