công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

1704310 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 1704310
Giải thích chi tiết về linh kiện  SPT 2,5/14-V-5,0 - PCB terminal block
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1704310 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - PHOENIX CONTACT

Back Button 1704310 Datasheet HTML 4Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 5Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 6Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 7Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 8Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 9Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 10Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 11Page - PHOENIX CONTACT 1704310 Datasheet HTML 12Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
Approvals
To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/us/products/1704310
VDE Zeichengenehmigung
Approval ID: 40042909
Nominal voltage UN
Nominal current IN
Cross section AWG
Cross section mm2
400 V
32 A
-
0.2 - 4
cULus Recognized
Approval ID: E60425-20061129
Nominal voltage UN
Nominal current IN
Cross section AWG
Cross section mm2
Use group B
300 V
20 A
24 - 12
-
Use group C
150 V
20 A
24 - 12
-
Use group D
150 V
15 A
24 - 12
-
SPT 2,5/14-V-5,0 - PCB terminal block
1704310
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1704310
Mar 11, 2024, 6:03 AM
Page 8 (12)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com