công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AP3015 bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited

tên linh kiện AP3015
Giải thích chi tiết về linh kiện  MICRO POWER STEP-UP DC-DC CONVERTER
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BCDSEMI [BCD Semiconductor Manufacturing Limited]
Trang chủ  http://www.bcdsemi.com
Logo BCDSEMI - BCD Semiconductor Manufacturing Limited

AP3015 bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited

Back Button AP3015 Datasheet HTML 3Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AP3015 Datasheet HTML 4Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AP3015 Datasheet HTML 5Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AP3015 Datasheet HTML 6Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AP3015 Datasheet HTML 7Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AP3015 Datasheet HTML 8Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AP3015 Datasheet HTML 9Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AP3015 Datasheet HTML 10Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited AP3015 Datasheet HTML 11Page - BCD Semiconductor Manufacturing Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 11 page
background image
MICRO POWER STEP-UP DC-DC CONVERTER
AP3015/A
9
Aug. 2006 Rev. 1. 0
BCD Semiconductor Manufacturing Limited
Preliminary Datasheet
Typical Application
Figure 14. AP3015 Typical Application in LCD/OLED Bias Supply
Figure 15. AP3015A Typical Application in 1 or 2 Cells to 3.3V Boost Converter
C1, C2: X5R or X7R Ceramic Capacitor
L1: SUMIDA CDRH4D16FB/NP-100MC or Equivalent
C1, C2, C3: X5R or X7R Ceramic Capacitor
L1: SUMIDA CDRH4D16FB/NP-100MC or Equivalent
V
IN
SW
SHDN
AP3015
FB
GND
V
IN
L1
10
µΗ
2.5V to 4.2V
C1
4.7
µF
C2
1
µF
D1
SS14
R2
130K
R1
2M
RLOAD
V
OUT
20V
V
IN
SW
SHDN
AP3015A
FB
GND
V
IN
L1
10
µΗ
1.2V to 2.5V
C1
4.7
µF
C2
20
µF
D1
SS14
R2
600K
R1
1M
RLOAD
V
OUT
3.3V
C3
10pF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com