công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M42000004Z bảng dữ liệu(PDF) 70 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện M42000004Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  64 Megabit (4 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only, Simultaneous Operation, Burst Mode Flash Memory and 16 Mbit (1 M x 16-Bit) Static RAM
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

M42000004Z bảng dữ liệu(HTML) 70 Page - Advanced Micro Devices

Back Button M42000004Z Datasheet HTML 64Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 65Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 66Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 67Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 68Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 69Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 70Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 71Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 72Page - Advanced Micro Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 70 / 72 page
background image
November 1, 2002
Am42BDS640AG
69
P R E L I M INARY
SRAM DATA RETENTION
Notes:
1. CE1#s
≥ V
CC – 0.2 V, CE2s ≥ VCC – 0.2 V (CE1#s controlled) or CE2s ≤ 0.2 V (CE2s controlled).
2. Typical values are not 100% tested.
Figure 39.
CE1#s Controlled Data Retention Mode
Figure 40.
CE2s Controlled Data Retention Mode
Parameter
Symbol
Parameter Description
Test Setup
Min
Typ
Max
Unit
V
DR
V
CC for Data Retention
CS1#s
≥ V
CC – 0.2 V (Note 1)
1.0
2.2
V
I
DR
Data Retention Current
V
CC = 1.2 V, CE1#s ≥ VCC – 0.2 V
(Note 1)
1.0
(Note 2)
8µA
t
SDR
Data Retention Set-Up Time
See data retention waveforms
0ns
tRDR
Recovery Time
tRC
ns
VDR
VCC
2.7V
2.2V
CE1#s
GND
Data Retention Mode
CE1#s
≥ VCC - 0.2 V
tSDR
tRDR
VCC
2.7 V
0.4 V
VDR
CE2s
GND
Data Retention Mode
tSDR
tRDR
CE2s < 0.2 V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com