công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M42000004Z bảng dữ liệu(PDF) 48 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện M42000004Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  64 Megabit (4 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only, Simultaneous Operation, Burst Mode Flash Memory and 16 Mbit (1 M x 16-Bit) Static RAM
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

M42000004Z bảng dữ liệu(HTML) 48 Page - Advanced Micro Devices

Back Button M42000004Z Datasheet HTML 44Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 45Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 46Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 47Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 48Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 49Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 50Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 51Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 52Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 48 / 72 page
background image
November 1, 2002
Am42BDS640AG
47
P R E L I M INARY
AC CHARACTERISTICS
Asynchronous Read
Notes:
1. Asynchronous Access Time is from the last of either stable addresses or the falling edge of AVD#.
2. Not 100% tested.
Note: RA = Read Address, RD = Read Data.
Figure 18.
Asynchronous Mode Read with Latched Addresses
Parameter
Description
D8, D9
(54 MHz)
C8, C9
(40 MHz)
Unit
JEDEC
Standard
t
CE
Access Time from CE# Low
Max
70
85
ns
t
ACC
Asynchronous Access Time (Note 1)
Max
70
85
ns
t
AVDP
AVD# Low Time
Min
12
ns
t
AAVDS
Address Setup Time to Rising Edge of AVD
Min
5
ns
t
AAVDH
Address Hold Time from Rising Edge of AVD
Min
7
ns
t
OE
Output Enable to Output Valid
Max
13.5
20
ns
t
OEH
Output Enable Hold
Time
Read
Min
0
ns
Toggle and
Data# Polling
Min
10
ns
t
OEZ
Output Enable to High Z (Note 2)
Max
10
10.5
ns
t
CAS
CE# Setup Time to AVD#
Min
0
ns
tCE
WE#
A21-A0
CE#f
OE#
Valid RD
tACC
tOEH
tOE
DQ15-DQ0
tOEZ
tAAVDH
tAVDP
tAAVDS
AVD#
RA
tCAS



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com