công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M42000004Z bảng dữ liệu(PDF) 64 Page - Advanced Micro Devices

tên linh kiện M42000004Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  64 Megabit (4 M x 16-Bit) CMOS 1.8 Volt-only, Simultaneous Operation, Burst Mode Flash Memory and 16 Mbit (1 M x 16-Bit) Static RAM
PDF  72 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AMD [Advanced Micro Devices]
Trang chủ  http://www.amd.com
Logo AMD - Advanced Micro Devices

M42000004Z bảng dữ liệu(HTML) 64 Page - Advanced Micro Devices

Back Button M42000004Z Datasheet HTML 60Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 61Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 62Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 63Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 64Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 65Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 66Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 67Page - Advanced Micro Devices M42000004Z Datasheet HTML 68Page - Advanced Micro Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 64 / 72 page
background image
November 1, 2002
Am42BDS640AG
63
P R E L I M INARY
SRAM AC CHARACTERISTICS
Read Cycle
Note: CE1#s = OE# = V
IL, CE2s = WE# = VIH, UB#s and/or LB#s = VIL
Figure 34.
SRAM Read Cycle—Address Controlled
Parameter
Symbol
Description
D8, D9
(54 MHz)
C8, C9
(40 MHz)
Unit
t
RC
Read Cycle Time
Min
70
85
ns
t
AA
Address Access Time
Max
70
85
ns
t
CO1, tCO2
Chip Enable to Output
Max
70
85
ns
t
OE
Output Enable Access Time
Max
35
40
ns
t
BA
LB#s, UB#s to Access Time
Max
70
85
ns
t
LZ1, tLZ2
Chip Enable (CE1#s Low and CE2s High) to Low-Z Output
Min
10
ns
t
BLZ
UB#, LB# Enable to Low-Z Output
Min
10
ns
t
OLZ
Output Enable to Low-Z Output
Min
5
ns
t
HZ1, tHZ2
Chip Disable to High-Z Output
Max
25
ns
t
BHZ
UB#s, LB#s Disable to High-Z Output
Max
25
ns
t
OHZ
Output Disable to High-Z Output
Max
25
ns
t
OH
Output Data Hold from Address Change
Min
10
ns
Address
Data Out
Previous Data Valid
Data Valid
tAA
tRC
tOH



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com