công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

THGAMRG7T13BAIL bảng dữ liệu(PDF) 9 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện THGAMRG7T13BAIL
Giải thích chi tiết về linh kiện  16GB THGAMRG7T13BAIL
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

THGAMRG7T13BAIL bảng dữ liệu(HTML) 9 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 12Page - Toshiba Semiconductor THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 13Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 32 page
background image
THGAMRG7T13BAIL
9
February 14th, 2019
© 2019 Toshiba Memory Corporation
CSD-slice
Name
Field
Size
(Bytes)
Cell Type
Value
[204]
Reserved
-
1
-
0x00
[203]
Power class for 26MHz at 3.6V
PWR_CL_26_360
1
R
0x00
[202]
Power class for 52MHz at 3.6V
PWR_CL_52_360
1
R
0x00
[201]
Power class for 26MHz at 1.95V
PWR_CL_26_195
1
R
0x00
[200]
Power class for 52MHz at 1.95V
PWR_CL_52_195
1
R
0x00
[199]
Partition switching timing
PARTITION_SWITCH_TIME
1
R
0xFF
[198]
Out-of-interrupt busy timing
OUT_OF_INTERRUPT_TIME
1
R
0xFF
[197]
I/O Driver Strength
DRIVER_STRENGTH
1
R
0x1F
[196]
Device Type
DEVICE_TYPE
1
R
0x57
[195]
Reserved
-
1
-
0x00
[194]
CSD structure version
CSD_STRUCTURE
1
R
0x02
[193]
Reserved
-
1
-
0x00
[192]
Extended CSD revision
EXT_CSD_REV
1
R
0x08
[191]
Command Set
CMD_SET
1
R/W/E_P
0x00
[190]
Reserved
-
1
-
0x00
[189]
Command set revision
CMD_SET_REV
1
R
0x00
[188]
Reserved
-
1
-
0x00
[187]
Power class Note 1
POWER_CLASS
1
R/W/E_P
0x00
[186]
Reserved
-
1
-
0x00
[185]
High-speed interface timing
HS_TIMING
1
R/W/E_P
0x01
[184]
Strobe Support
STROBE_SUPPORT
1
R
0x01
[183]
Bus width mode
BUS_WIDTH
1
W/E_P
0x02
[182]
Reserved
-
1
-
0x00
[181]
Erased memory content
ERASED_MEM_CONT
1
R
0x00
[180]
Reserved
-
1
-
0x00
[179]
Partition configuration
PARTITION_CONFIG
1
R/W/E &
R/W/E_P
0x00
[178]
Boot config protection
BOOT_CONFIG_PROT
1
R/W &
R/W/C_P
0x00
[177]
Boot bus Conditions
BOOT_BUS_CONDITIONS
1
R/W/E
0x00
[176]
Reserved
-
1
-
0x00
[175]
High-density erase group definition
ERASE_GROUP_DEF
1
R/W/E_P
0x00
[174]
Boot write protection status registers
BOOT_WP_STATUS
1
R
0x00
[173]
Boot area write protection register
BOOT_WP
1
R/W &
R/W/C_P
0x00
[172]
Reserved
-
1
-
0x00
[171]
User area write protection register
USER_WP
1
R/W,
R/W/C_P &
R/W/E_P
0x00
[170]
Reserved
-
1
-
0x00
[169]
FW configuration
FW_CONFIG
1
R/W
0x00



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com