công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

THGAMRG7T13BAIL bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor

tên linh kiện THGAMRG7T13BAIL
Giải thích chi tiết về linh kiện  16GB THGAMRG7T13BAIL
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Trang chủ  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

THGAMRG7T13BAIL bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor

Back Button THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 3Page - Toshiba Semiconductor THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 4Page - Toshiba Semiconductor THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 5Page - Toshiba Semiconductor THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 6Page - Toshiba Semiconductor THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 7Page - Toshiba Semiconductor THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 8Page - Toshiba Semiconductor THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 9Page - Toshiba Semiconductor THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 10Page - Toshiba Semiconductor THGAMRG7T13BAIL Datasheet HTML 11Page - Toshiba Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 32 page
background image
THGAMRG7T13BAIL
7
February 14th, 2019
© 2019 Toshiba Memory Corporation
Extended CSD Register
CSD-slice
Name
Field
Size
(Bytes)
Cell
Type
Value
[511:506]
Reserved
-
6
-
All ‘0’
[505]
Extended Security Commands Error
EXT_SECURITY_ERR
1
R
0x00
[504]
Supported Command Sets
S_CMD_SET
1
R
0x01
[503]
HPI features
HPI_FEATURES
1
R
0x01
[502]
Background operations support
BKOPS_SUPPORT
1
R
0x01
[501]
Max_packed read commands
MAX_PACKED_READS
1
R
0x3C
[500]
Max_packed write commands
MAX_PACKED_WRITES
1
R
0x20
[499]
Data Tag Support
DATA_TAG_SUPPORT
1
R
0x01
[498]
Tag Unit Size
TAG_UNIT_SIZE
1
R
0x03
[497]
Tag Resource Size
TAG_RES_SIZE
1
R
0x00
[496]
Context management capabilities
CONTEXT_CAPABILITIES
1
R
0x05
[495]
Large Unit size
LARGE_UNIT_SIZE_M1
1
R
0x17
[494]
Extended partitions attribute support
EXT_SUPPORT
1
R
0x03
[493]
Supported modes
SUPPORTED_MODES
1
R
0x01
[492]
FFU features
FFU_FEATURES
1
R
0x00
[491]
Operation codes timeout
OPERATION_CODES_TIMEOUT
1
R
0x00
[490:487]
FFU Argument
FFU_ARG
4
R
0xFFFFFFFF
[486]
Barrier support
BARRIER_SUPPORT
1
R
0x01
[485:309]
Reserved
-
177
-
All ‘0’
[308]
CMD Queuing Support
CMDQ_SUPPORT
1
R
0x01
[307]
CMD Queuing Depth
CMDQ_DEPTH
1
R
0x1F
[306]
Reserved
-
1
-
0x00
[305:302]
Number of FW sectors correctly programmed
NUMBER_OF_FW_SECTORS_C
ORRECTLY_PROGRAMMED
4
R
All ‘0’
[301:270]
Vendor proprietary health report
VENDOR_PROPRIETARY
_HEALTH_REPORT
32
R
All ‘0’
[269]
Device life time estimation type B
DEVICE_LIFE_TIME_EST_TYP_B
1
R
0x01
[268]
Device life time estimation type A
DEVICE_LIFE_TIME_EST_TYP_A
1
R
0x01
[267]
Pre EOL information
PRE_EOL_INFO
1
R
0x01
[266]
Optimal read size
OPTIMAL_READ_SIZE
1
R
0x01
[265]
Optimal write size
OPTIMAL_WRITE_SIZE
1
R
0x08
[264]
Optimal trim unit size
OPTIMAL_TRIM_UNIT_SIZE
1
R
0x01
[263:262]
Device version
DEVICE_VERSION
2
R
0x00
[261:254]
Firmware version
FIRMWARE_VERSION
8
R
0x01
[253]
Power class for 200MHz, DDR at VCC=3.6V
PWR_CL_DDR_200_360
1
R
0x00
[252:249]
Cache size
CACHE_SIZE
4
R
0x00000400
[248]
Generic CMD6 timeout
GENERIC_CMD6_TIME
1
R
0x32
[247]
Power off notification(long) timeout
POWER_OFF_LONG_TIME
1
R
0x40
[246]
Background operations status
BKOPS_STATUS
1
R
0x00
[245:242]
Number of correctly programmed sectors
CORRECTLY
_PRG_SECTORS_NUM
4
R
0x00000000
[241]
1st
initialization time after partitioning
INI_TIMEOUT_AP
1
R
0x64



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com