| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TC1270AMAVRCTR bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC1270AMAVRCTR bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - Microchip Technology |
|
36 / 42 page ![]() TC1270A/70AN/71A DS20002035F-page 36 2007-2022 Microchip Technology Inc. and its subsidiaries FIGURE 9-3: 4-LEAD SOT-143 DEVICE TAPE AND REEL SPECIFICATIONS Component Taping Orientation for 4-Pin SOT-143 Devices Carrier Tape, Number of Components Per Reel and Reel Size: Package Carrier Width (W) Pitch (P) Part Per Full Reel Reel Size 4-Pin SOT-143 8 mm 4 mm 3000 7 in. |