công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M58BW16F bảng dữ liệu(PDF) 68 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M58BW16F
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 or 32 Mbit (x32, Boot Block, Burst) 3.3V supply Flash memories
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M58BW16F bảng dữ liệu(HTML) 68 Page - STMicroelectronics

Back Button M58BW16F Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics M58BW16F Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics M58BW16F Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics M58BW16F Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics M58BW16F Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics M58BW16F Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics M58BW16F Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics M58BW16F Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics M58BW16F Datasheet HTML 72Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 81 page
background image
Flowcharts
M58BW16F, M58BW32F
68/81
Figure 27.
Erase Suspend & Resume flowchart and pseudo code
Write 70h
AI00615c
Read Status
Register
YES
NO
b7 = 1
YES
NO
b6 = 1
Erase Continues
Write FFh
Program/Erase Suspend Command
Do:
– Read status register while b7 = 1
(b7 = Program/Erase status bit)
If b6 = 0, Erase is completed
(b6 = Erase Suspend status bit)
Read Memory Array command:
– Write FFh
– One or more data reads
from other blocks
Write D0h
Read data from
another block
or Program
Erase cycle in progress
Write B0h
Erase Complete
Write FFh
Read Data
Program/Erase Resume command:
– Write D0h to resume the Erase
operation
The device returns to Read mode as normal
(as if the Program/Erase Suspend was not issued).



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com