công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M58BW16F bảng dữ liệu(PDF) 67 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M58BW16F
Giải thích chi tiết về linh kiện  16 or 32 Mbit (x32, Boot Block, Burst) 3.3V supply Flash memories
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M58BW16F bảng dữ liệu(HTML) 67 Page - STMicroelectronics

Back Button M58BW16F Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics M58BW16F Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics M58BW16F Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics M58BW16F Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics M58BW16F Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics M58BW16F Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics M58BW16F Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics M58BW16F Datasheet HTML 70Page - STMicroelectronics M58BW16F Datasheet HTML 71Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 67 / 81 page
background image
M58BW16F, M58BW32F
Flowcharts
67/81
Figure 26.
Block Erase flowchart and pseudo code
1.
If an error is found, the Status Register must be cleared before further P/E operations.
Write 20h
AI08623d
Start
Write Block Address
& D0h
Read Status
Register
YES
NO
b7 = 1
YES
NO
b3 = 0
YES
b4 and b5
= 1
PEN Invalid
Error (1)
Command
Sequence Error
Erase Command:
– write 20h, Address 55h
– write Block Address
(A11-A19) & D0h
(memory enters read status
state after the Erase command)
do:
– read status register
(E or G must be toggled)
if Erase command given execute
suspend erase loop
while b7 = 1
If b3 = 1, PEN invalid error:
– error handler
If b4, b5 = 1, Command Sequence error:
– error handler
NO
NO
b5 = 0
Erase
Error (1)
YES
NO
Suspend
Suspend
Loop
If b5 = 1, Erase error:
– error handler
YES
End
YES
NO
b1 = 0
Erase to Protected
Block Error
If b1 = 1, Erase to Protected Block Error:
– error handler



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com