công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PS05-181 bảng dữ liệu(PDF) 44 Page - Sumida Corporation

tên linh kiện PS05-181
Giải thích chi tiết về linh kiện  GENERAL PRODUCTS CATALOG
PDF  156 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SUMIDA [Sumida Corporation]
Trang chủ  http://www.sumida.com
Logo SUMIDA - Sumida Corporation

PS05-181 bảng dữ liệu(HTML) 44 Page - Sumida Corporation

Back Button PS05-181 Datasheet HTML 40Page - Sumida Corporation PS05-181 Datasheet HTML 41Page - Sumida Corporation PS05-181 Datasheet HTML 42Page - Sumida Corporation PS05-181 Datasheet HTML 43Page - Sumida Corporation PS05-181 Datasheet HTML 44Page - Sumida Corporation PS05-181 Datasheet HTML 45Page - Sumida Corporation PS05-181 Datasheet HTML 46Page - Sumida Corporation PS05-181 Datasheet HTML 47Page - Sumida Corporation PS05-181 Datasheet HTML 48Page - Sumida Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 156 page
background image
44
CMS65
Application
1. Bias Osc.
2. Power choke
3. Hybrid-IC inductor
1. Portable equipment
2. Pulse transformer (ISDN)
: Max. 500kHz
: 300mW (100kHz), 910mW (300kHz), 1.5W (500kHz)
Operating Freq
Max. Operating Power
Specifications
Application
1. Portable equipment
2. Pulse transformer
1. Portable equipment
2. Pulse transformer
1. Portable equipment
: Max. 300mH
: Max. 500kHz
: 700mW (100kHz), 1.6W (300kHz), 2.4W (500kHz)
Inductance
Operating Freq
Max. Operating Power
Specifications
CEE-78
CEE-98
Application
: Max. 40mH
: Max. 500kHz
: 400mW (100kHz), 900mW (300kHz), 1.8W (500kHz)
Inductance
Operating Freq
Max. Operating Power
Specifications
CEE93
CEE94
Application
: Max. 300mH
: Max. 500kHz
: 870mW (100kHz), 2.0W (300kHz), 3.0W (500kHz)
Inductance
Operating Freq
Max. Operating Power
Specifications
Application
: Max. 1.1H
: Max. 500kHz
: 1.1W (100kHz), 2.8W (300kHz), 4.2W (500kHz)
Inductance
Operating Freq
Max. Operating Power
Specifications
DC-DC Converter Transformers < SMD type & Multiple Output Transformers >
2.0
2.0
Max. 6.1
Max. 6.2
0.5
2.0
2.0
1.0
6.6
Max. 9.5
7.6
Max. 6.2
10.0
2.0
10.0
2.0
10.0
2.0
Max. 3.9
Max. 11.3
9.2
8.2
8.3
1.8
Max. 4.5
8.2
Max. 11.3
9.2
Max. 6.0
8.2
Max. 11.3
9.2
磁気構造図
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
LAND PATTERNS (mm)
推奨ランド寸法
CONSTRUCTION
磁気構造図
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
LAND PATTERNS (mm)
推奨ランド寸法
CONSTRUCTION
磁気構造図
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
LAND PATTERNS (mm)
推奨ランド寸法
CONSTRUCTION
磁気構造図
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
LAND PATTERNS (mm)
推奨ランド寸法
CONSTRUCTION
磁気構造図
DIMENSIONS (mm)
外形寸法図
LAND PATTERNS (mm)
推奨ランド寸法
CONSTRUCTION



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com