| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U595AI bảng dữ liệu(PDF) 171 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595AI bảng dữ liệu(HTML) 171 Page - STMicroelectronics |
|
171 / 377 page ![]() PF0 - - - - FMC_A0 - - EVENTOUT PF1 - - - - FMC_A1 - - EVENTOUT PF2 - - - - FMC_A2 - - EVENTOUT PF3 UART5_TX - - - FMC_A3 - - EVENTOUT PF4 UART5_RX - - - FMC_A4 - - EVENTOUT PF5 - - - - FMC_A5 - - EVENTOUT PF6 - - OCTOSPIM_P1_IO3 - - SAI1_SD_B - EVENTOUT PF7 - FDCAN1_RX OCTOSPIM_P1_IO2 - - SAI1_MCLK_B - EVENTOUT PF8 - FDCAN1_TX OCTOSPIM_P1_IO0 - - SAI1_SCK_B - EVENTOUT PF9 - - OCTOSPIM_P1_IO1 - - SAI1_FS_B TIM15_CH1 EVENTOUT PF10 - - DCMI_D11/PSSI_ D11 DSI_TE - SAI1_D3 TIM15_CH2 EVENTOUT PF11 LCD_DE - DCMI_D12/PSSI_ D12 DSI_TE - LPTIM4_IN1 - EVENTOUT PF12 LCD_B0 - - - FMC_A6 LPTIM4_ETR - EVENTOUT PF13 LCD_B1 - - UCPD1_ FRSTX2 FMC_A7 LPTIM4_OUT - EVENTOUT PF14 LCD_G0 TSC_G8_IO1 - - FMC_A8 - - EVENTOUT PF15 LCD_G1 TSC_G8_IO2 - - FMC_A9 - - EVENTOUT Table 28. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 HSPI1/LCD/ LPUART1/ SDMMC1/ UART4/5 CAN1/TSC CRS/DCMI/ OCTOSPIM_P1/2/ OTG_HS DSI/FMC/ LPGPIO1/ SDMMC2/ UCPD1 COMP1/2/FMC/ SDMMC1/2/ SYS_AF LPTIM2/4/ SAI1/2 LPTIM2/3/ TIM2/15/16/17 EVENTOUT |