| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U595AI bảng dữ liệu(PDF) 169 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595AI bảng dữ liệu(HTML) 169 Page - STMicroelectronics |
|
169 / 377 page ![]() PD0 LCD_B4 FDCAN1_RX - - FMC_D2 - - EVENTOUT PD1 LCD_B5 FDCAN1_TX - - FMC_D3 - - EVENTOUT PD2 UART5_RX TSC_SYNC DCMI_D11/ PSSI_D11 LPGPIO1_P7 SDMMC1_CMD LPTIM4_ETR - EVENTOUT PD3 LCD_CLK - OCTOSPIM_P2_ NCS - FMC_CLK - - EVENTOUT PD4 - - OCTOSPIM_P1_IO4 - FMC_NOE - - EVENTOUT PD5 - - OCTOSPIM_P1_IO5 - FMC_NWE - - EVENTOUT PD6 LCD_DE - OCTOSPIM_P1_IO6 SDMMC2_CK FMC_NWAIT SAI1_SD_A - EVENTOUT PD7 - - OCTOSPIM_P1_IO7 SDMMC2_CMD FMC_NCE/ FMC_NE1 LPTIM4_OUT - EVENTOUT PD8 LCD_R3 - DCMI_HSYNC/ PSSI_DE - FMC_D13 - - EVENTOUT PD9 LCD_R4 - DCMI_PIXCLK/ PSSI_PDCK - FMC_D14 SAI2_MCLK_A LPTIM3_IN1 EVENTOUT PD10 LCD_R5 TSC_G6_IO1 - - FMC_D15 SAI2_SCK_A LPTIM3_ETR EVENTOUT PD11 LCD_R6 TSC_G6_IO2 - - FMC_CLE/ FMC_A16 SAI2_SD_A LPTIM2_ETR EVENTOUT PD12 LCD_R7 TSC_G6_IO3 - - FMC_ALE/ FMC_A17 SAI2_FS_A LPTIM2_IN1 EVENTOUT PD13 LCD_VSYNC TSC_G6_IO4 - LPGPIO1_P6 FMC_A18 LPTIM4_IN1 LPTIM2_CH1 EVENTOUT PD14 LCD_B2 - - - FMC_D0 - LPTIM3_CH1 EVENTOUT PD15 LCD_B3 - - - FMC_D1 - LPTIM3_CH2 EVENTOUT Table 28. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 HSPI1/LCD/ LPUART1/ SDMMC1/ UART4/5 CAN1/TSC CRS/DCMI/ OCTOSPIM_P1/2/ OTG_HS DSI/FMC/ LPGPIO1/ SDMMC2/ UCPD1 COMP1/2/FMC/ SDMMC1/2/ SYS_AF LPTIM2/4/ SAI1/2 LPTIM2/3/ TIM2/15/16/17 EVENTOUT |