| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32U595AI bảng dữ liệu(PDF) 167 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32U595AI bảng dữ liệu(HTML) 167 Page - STMicroelectronics |
|
167 / 377 page ![]() PB0 - - OCTOSPIM_P1_IO1 LPGPIO1_P9 COMP1_OUT AUDIOCLK - EVENTOUT PB1 LPUART1_RTS_ DE - OCTOSPIM_P1_IO0 LPGPIO1_P3 - - LPTIM2_IN1 EVENTOUT PB2 LCD_B1 - OCTOSPIM_P1_ DQS UCPD1_ FRSTX1 - - - EVENTOUT PB3 - - CRS_SYNC LPGPIO1_P11 SDMMC2_D2 SAI1_SCK_B - EVENTOUT PB4 UART5_RTS_ DE TSC_G2_IO1 DCMI_D12/ PSSI_D12 LPGPIO1_P12 SDMMC2_D3 SAI1_MCLK_B TIM17_BKIN EVENTOUT PB5 UART5_CTS TSC_G2_IO2 DCMI_D10/ PSSI_D10 - COMP2_OUT SAI1_SD_B TIM16_BKIN EVENTOUT PB6 - TSC_G2_IO3 DCMI_D5/PSSI_D5 - - SAI1_FS_B TIM16_CH1N EVENTOUT PB7 UART4_CTS TSC_G2_IO4 DCMI_VSYNC/ PSSI_RDY - FMC_NL - TIM17_CH1N EVENTOUT PB8 SDMMC1_CKIN FDCAN1_RX DCMI_D6/PSSI_D6 SDMMC2_D4 SDMMC1_D4 SAI1_MCLK_A TIM16_CH1 EVENTOUT PB9 SDMMC1_CDIR FDCAN1_TX DCMI_D7/PSSI_D7 SDMMC2_D5 SDMMC1_D5 SAI1_FS_A TIM17_CH1 EVENTOUT PB10 LPUART1_RX TSC_SYNC OCTOSPIM_P1_ CLK LPGPIO1_P4 COMP1_OUT SAI1_SCK_A - EVENTOUT PB11 LPUART1_TX - OCTOSPIM_P1_ NCS - COMP2_OUT - - EVENTOUT PB12 LPUART1_RTS_ DE TSC_G1_IO1 OCTOSPIM_P1_ NCLK - - SAI2_FS_A TIM15_BKIN EVENTOUT PB13 LPUART1_CTS TSC_G1_IO2 - - - SAI2_SCK_A TIM15_CH1N EVENTOUT PB14 - TSC_G1_IO3 - - SDMMC2_D0 SAI2_MCLK_A TIM15_CH1 EVENTOUT PB15 - - - FMC_NBL1 SDMMC2_D1 SAI2_SD_A TIM15_CH2 EVENTOUT Table 28. Alternate function AF8 to AF15(1) (continued) Port AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 HSPI1/LCD/ LPUART1/ SDMMC1/ UART4/5 CAN1/TSC CRS/DCMI/ OCTOSPIM_P1/2/ OTG_HS DSI/FMC/ LPGPIO1/ SDMMC2/ UCPD1 COMP1/2/FMC/ SDMMC1/2/ SYS_AF LPTIM2/4/ SAI1/2 LPTIM2/3/ TIM2/15/16/17 EVENTOUT |