công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UE48-2OS2D2 bảng dữ liệu(PDF) 49 Page - SICK AG

tên linh kiện UE48-2OS2D2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Safety relays
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SICK [SICK AG]
Trang chủ  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG

UE48-2OS2D2 bảng dữ liệu(HTML) 49 Page - SICK AG

Back Button UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 45Page - SICK AG UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 46Page - SICK AG UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 47Page - SICK AG UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 48Page - SICK AG UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 49Page - SICK AG UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 50Page - SICK AG UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 51Page - SICK AG UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 52Page - SICK AG UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 53Page - SICK AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 49 / 92 page
background image
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
S e n S : c o n t r o l - S a f e c o n t r o l S o l u t I o n S | S I c K
8015528/2012-12-17
Subject to change without notice
Safety relays
Evaluation units for switching contacts
4 9
ue43-3mf
connection diagrams
Emergency stop switch connected to UE43-3MF2D3 safety relay
+ 24 V
0 V
k1
A)
B)
k2
+ 24 V
0 V
Y13 Y11 Y14 A1
13 23 33 41
Y13 Y11 Y14 A1
13 23 33 41
Y31 Y12 Y21 Y22 A2 14 24 34 42
Y31 Y12 Y21 Y22 A2 14 24 34 42
k1
k2
S0
S0
S1
S1
K2
K1
K2
K1
UE 43-3 MF 2 D3
UE 43-3 MF 2 D3
Operating mode: with manual reset and external device monitoring. a) Single-channel system, B) Dual-channel system



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com