công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UE48-2OS2D2 bảng dữ liệu(PDF) 22 Page - SICK AG

tên linh kiện UE48-2OS2D2
Giải thích chi tiết về linh kiện  Safety relays
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SICK [SICK AG]
Trang chủ  http://www.sick.com/
Logo SICK - SICK AG

UE48-2OS2D2 bảng dữ liệu(HTML) 22 Page - SICK AG

Back Button UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 18Page - SICK AG UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 19Page - SICK AG UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 20Page - SICK AG UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 21Page - SICK AG UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 22Page - SICK AG UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 23Page - SICK AG UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 24Page - SICK AG UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 25Page - SICK AG UE48-2OS2D2 Datasheet HTML 26Page - SICK AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 22 / 92 page
background image
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
S e n S : c o n t r o l - S a f e c o n t r o l S o l u t I o n S | S I c K
8015528/2012-12-17
Subject to change without notice
Safety relays
Output expansion modules for OSSDs
2 2
ue10-3oS
connection diagrams
C2000 RES/EDM safety light curtain connected to UE10-3OS safety relay
+ 24 V
0 V
S1
WH
BN
GN
GY
BU
C2000S C2000R
WH
BN
GN
YE
GY
PK
BU
Sel 1
+24 V
Sel 2
n. c.
n. c.
Test
0 V
Shield
Shield
0 V
OSSD 2
OSSD 1
EDM
RES
+24 V
Sel 1
UE10-3OS
B1 B3
Y1 13 23 33 41
B2 B4
Y2 14 24 34 42
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Operating mode: with manual reset and external device monitoring
C4000 Standard/Advanced safety light curtain connected to UE10-3OS safety relay
+ 24 V
0 V
C4000S
C4000R
UE10-3OS
B1 B3
Y1 13 23 33 41
B2 B4
Y2 14 24 34 42
1
3
4
5
6
2
FE
+ 24 V
Test
n. c.
n. c.
n. c.
0 V
FE
+ 24 V
RES
EDM
OSSD 1
OSSD 2
0 V
FE
1
5
6
3
4
2
FE
S 1
Operating mode: with manual reset and external device monitoring



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com