công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATF1502SL bảng dữ liệu(PDF) 46 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATF1502SL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Family Datasheet
PDF  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATF1502SL bảng dữ liệu(HTML) 46 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATF1502SL Datasheet HTML 42Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 43Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 44Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 45Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 46Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 47Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 48Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 49Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 50Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 46 / 69 page
background image
46
ATF1508SE(L)
2401D–PLD–09/02
ATF1508SE(L) I/O Pinouts
MC
PLB
84-PLCC
J-lead
100-lead
PQFP
100-lead
TQFP
160-lead
PQFP
MC
PLB
84-PLCC
J-lead
100-lead
PQFP
100-lead
TQFP
160-lead
PQFP
1
A
–42
160
33
C
–
27
25
41
2
A
–––
–
34
C
–
–––
3/PD1
A
12
3
1159
35
C
3126
2433
4
A
–––
158
36
C
–
–
–
32
5
A
11
2
100
153
37
C
30
25
23
31
6
A
10
1
99
152
38
C
2924
2230
7
A
–––
–
39
C
–
–––
8
A
9
100
98
151
40
C
28
23
21
29
9
A
–
99
97
150
41
C
–
22
20
28
10
A
–––
–
42
C
–
–––
11
A
8
98
96
149
43
C
27
21
19
27
12
A
–
–
–
147
44
C
–
–
–
25
13
A
6
96
94
146
45
C
25
19
17
24
14
A
5
95
93
145
46
C
24
18
16
23
15
A
–––
–
47
C
–
–––
16
A
4
94
92
144
48/TMS
C
2317
1522
17
B
22
16
14
21
49
D
41
39
37
59
18
B
–––
–
50
D
–
–––
19
B
21
15
13
20
51
D
40
38
36
58
20
B
–
–
–
19
52
D
–
–
–
57
21
B
20
14
12
18
53
D
39
37
35
56
22
B
–
12
10
16
54
D
–
35
33
54
23
B
–––
–
55
D
–
–––
24
B
1811
9
15
56
D
3734
3253
25
B
1710
8
14
57
D
3633
3152
26
B
–––
–
58
D
–
–––
27
B
16
9
7
13
59
D
35
32
30
51
28
B
–
–
–
12
60
D
–
–
–
50
29
B
15
8
6
11
61
D
34
31
29
49
30
B
–
7
5
10
62
D
–
30
28
48
31
B
–––
–
63
D
–
–––
32/
TDI
B/
14
6
4
9
64
D
33
29
27
43



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com