công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATF1502SL bảng dữ liệu(PDF) 36 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATF1502SL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Family Datasheet
PDF  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATF1502SL bảng dữ liệu(HTML) 36 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATF1502SL Datasheet HTML 32Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 33Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 34Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 35Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 36Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 37Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 38Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 39Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 40Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 36 / 69 page
background image
36
ATF1504SE(L)
2401D–PLD–09/02
ATF1504SE(L) I/O Pinouts
MC
PLC
44-lead
PLCC
44-lead
TQFP
84-lead
PLCC
100-lead
TQFP
MC
PLC
44-lead
PLCC
44-lead
TQFP
84-lead
PLCC
100-lead
TQFP
1
A
12
6
22
14
33
C
24
18
44
40
2
A
-
-
21
13
34
C
-
-
45
41
3
A/
PD1
11
5
201235
C/
PD2
25
19
46
42
4
A
9
3
18
10
36
C
26
20
48
44
5
A
8
2
17
9
37
C
27
21
49
45
6
A
--
16
8
38
C
--
50
46
7
A
--
15
6
39
C
--
51
47
8/
TDI
A
7
1
14
4
40
C
28
22
52
48
9
A
-
-
12
100
41
C
29235452
10
A
-
-
119942
C
-
-
55
54
11
A
6
44
10
98
43
C
-
-
56
56
12
A
-
-
9
97
44
C
-
-
57
57
13
A
-
-
8
96
45
C
-
-
58
58
14
A
5
43
6
94
46
C
31
25
60
60
15
A
-
-
5
93
47
C
-
-
61
61
16
A
4
42
4
92
48/
TCK
C
32266262
17
B
21
15
41
37
49
D
33
27
63
63
18
B
-
-
403650
D
-
-
64
64
19
B
20
14
39
35
51
D
34
28
65
65
20
B
19
13
37
33
52
D
36
30
67
67
21
B
18
12
36
32
53
D
37
31
68
68
22
B
-
-
353154
D
-
-
69
69
23
B
-
-
343055
D
-
-
70
71
24
B
171133
29
56/
TDO
D
38327173
25
B
16
10
31
25
57
D
39
33
73
75
26
B
-
-
302358
D
-
-
74
76
27
B
-
-
292159
D
-
-
75
79
28
B
-
-
282060
D
-
-
76
80
29
B
-
-
271961
D
-
-
77
81
30
B
14
8
25
17
62
D
40
34
79
83
31
B
-
-
241663
D
-
-
80
84
32/
TMS
B
13
7
23
15
64
D/
GCLK3
41
35
81
85



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com