công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATF1502SL bảng dữ liệu(PDF) 41 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATF1502SL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Family Datasheet
PDF  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATF1502SL bảng dữ liệu(HTML) 41 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATF1502SL Datasheet HTML 37Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 38Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 39Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 40Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 41Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 42Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 43Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 44Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 45Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 41 / 69 page
background image
41
ATF1508SE(L)
2401D–PLD–09/02
INPUT CLAMP CURRENT VS.
INPUT VOLTAGE (VCC =5.0V, TA =35°C)
-120
-100
-80
-60
-40
-20
0
0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
INPUT VOLTAGE (V)
TBD
NORMALIZED TPD VS. VCC
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
4.5
4.8
5.0
5.3
5.5
SUPPLY VOLTAGE (V)
TBD
NORMALIZED TCO VS. VCC
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
4.5
4.8
5.0
5.3
5.5
SUPPLY VOLTAGE (V)
TBD
NORMALIZED TSU VS. VCC
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
4.5
4.8
5.0
5.3
5.5
SUPPLY VOLTAGE (V)
TBD
INPUT CURRENT VS.
INPUT VOLTAGE (VCC =5.0V, TA = 25°C)
-30
-20
-10
0
10
20
30
40
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
INPUT VOLTAGE (V)
TBD
NORMALIZED TPD VS. TEMP
0.8
0.9
1.0
1.1
-40.0
0.0
25.0
75.0
TEMPERATURE (C)
TBD
NORMALIZED TCO VS. TEMP
0.8
0.9
1.0
1.1
-40.0
0.0
25.0
75.0
TEMPERATURE (V)
TBD
NORMALIZED TSU VS. TEMP
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
-40.0
0.0
25.0
75.0
TEMPERATURE (C)
TBD



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com