công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ATF1502SL bảng dữ liệu(PDF) 25 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện ATF1502SL
Giải thích chi tiết về linh kiện  Family Datasheet
PDF  69 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

ATF1502SL bảng dữ liệu(HTML) 25 Page - ATMEL Corporation

Back Button ATF1502SL Datasheet HTML 21Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 22Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 23Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 24Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 25Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 26Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 27Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 28Page - ATMEL Corporation ATF1502SL Datasheet HTML 29Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 25 / 69 page
background image
25
ATF1502SE
2401D–PLD–09/02
OE (1, 2) Global OE pins
GCLR Global Clear pin
GCLK (1, 2, 3) Global Clock pins
PD (1, 2) Power-down pins
TDI, TMS, TCK, TDO JTAG pins used for boundary-scan testing or in-system programming
GNDINT Ground pins for the internal device logic
GNDIO Ground pins for the I/O drivers
VCCINT VCC pins for the internal device logic (+3.3V)
VCCIO VCC for the I/O drivers
ATF1502SE(L) Dedicated Pinouts
Dedicated Pin
44-PLCC
J-lead
44-lead
TQFP
INPUT/GCLK1
43
37
INPUT/GCLR
139
INPUT/OE1
44
38
INPUT/OE2/GCLK2
2
40
I/O/GCLK3
41
35
I/O/PD (1,2)
11,25
5,19
I/O/TDI (JTAG)
7
1
I/O/TMS (JTAG)
13
7
I/O/TCK (JTAG)
32
26
I/O/TDO (JTAG)
38
32
GNDINT
22, 42
16, 36
GNDIO
10,30
4,24
VCCINT
3, 23
17, 41
VCCIO
15,35
9,29
# of Signal Pins
36
36
# User I/O Pins
32
32



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com