công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LSM6DSV16BX bảng dữ liệu(PDF) 83 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LSM6DSV16BX
Giải thích chi tiết về linh kiện  iNEMO 3-axis accelerometer and 3-axis gyroscope: inertial module for UI and bone conduction with embedded machine learning core and Qvar specification
PDF  148 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM6DSV16BX bảng dữ liệu(HTML) 83 Page - STMicroelectronics

Back Button LSM6DSV16BX Datasheet HTML 79Page - STMicroelectronics LSM6DSV16BX Datasheet HTML 80Page - STMicroelectronics LSM6DSV16BX Datasheet HTML 81Page - STMicroelectronics LSM6DSV16BX Datasheet HTML 82Page - STMicroelectronics LSM6DSV16BX Datasheet HTML 83Page - STMicroelectronics LSM6DSV16BX Datasheet HTML 84Page - STMicroelectronics LSM6DSV16BX Datasheet HTML 85Page - STMicroelectronics LSM6DSV16BX Datasheet HTML 86Page - STMicroelectronics LSM6DSV16BX Datasheet HTML 87Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 83 / 148 page
background image
9.51
TAP_CFG1 (57h)
Tap configuration register 1 (R/W)
Table 139. TAP_CFG1 register
TAP_
PRIORITY_2
TAP_
PRIORITY_1
TAP_
PRIORITY_0
TAP_
THS_Z_4
TAP_
THS_Z_3
TAP_
THS_Z_2
TAP_
THS_Z_1
TAP_
THS_Z_0
Table 140. TAP_CFG1 register description
TAP_PRIORITY_[2:0]
Selection of axis priority for tap detection (see Table 141)
TAP_THS_Z_[4:0]
Z-axis tap recognition threshold. Default value: 0
1 LSB = FS_XL / (25)
Table 141. TAP priority decoding
TAP_PRIORITY_[2:0]
Max. priority
Mid. priority
Min. priority
000
Z
Y
X
001
Y
Z
X
010
Z
X
Y
011
X
Y
Z
100
Z
Y
X
101
Y
X
Z
110
X
Z
Y
111
X
Y
Z
9.52
TAP_CFG2 (58h)
Tap configuration register 2 (R/W)
Table 142. TAP_CFG2 register
0(1)
0(1)
0(1)
TAP_
THS_Y_4
TAP_
THS_Y_3
TAP_
THS_Y_2
TAP_
THS_Y_1
TAP_
THS_Y_0
1. This bit must be set to 0 for the correct operation of the device.
Table 143. TAP_CFG2 register description
TAP_THS_Y_[4:0]
Y-axis tap recognition threshold. Default value: 0
1 LSB = FS_XL / (25)
LSM6DSV16BX
TAP_CFG1 (57h)
DS13771 - Rev 2
page 83/148



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com