công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LSM6DSV16BX bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện LSM6DSV16BX
Giải thích chi tiết về linh kiện  iNEMO 3-axis accelerometer and 3-axis gyroscope: inertial module for UI and bone conduction with embedded machine learning core and Qvar specification
PDF  148 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

LSM6DSV16BX bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - STMicroelectronics

Back Button LSM6DSV16BX Datasheet HTML 61Page - STMicroelectronics LSM6DSV16BX Datasheet HTML 62Page - STMicroelectronics LSM6DSV16BX Datasheet HTML 63Page - STMicroelectronics LSM6DSV16BX Datasheet HTML 64Page - STMicroelectronics LSM6DSV16BX Datasheet HTML 65Page - STMicroelectronics LSM6DSV16BX Datasheet HTML 66Page - STMicroelectronics LSM6DSV16BX Datasheet HTML 67Page - STMicroelectronics LSM6DSV16BX Datasheet HTML 68Page - STMicroelectronics LSM6DSV16BX Datasheet HTML 69Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 148 page
background image
Figure 30. Accelerometer block diagram
SLOPE
FILTER
000
001
010
…
111
SPI /
I2C /
MIPI I3C
1
0
HP_SLOPE_XL_EN
LPF2_XL_EN
0
1
Digital
HP Filter
HP_LPF2_XL_BW_[2:0]
Digital
LP Filter
LPF2
S/D Tap
6D
0
1
LOW_PASS_ON_6D
1
0
SLOPE_FDS
Wake-up
Activity /
Inactivity
Free-fall
Embedded
functions
FIFO
USER
OFFSET
0
1
USR_OFF_ON_OUT
USR_OFF_W
OFS_USR_[7:0]
1
0
USR_OFF_ON_WU
LPF1
Output (1)
®
HP_LPF2_XL_BW_[2:0]
HP_LPF2_XL_BW_[2:0]
1.
The cutoff value of the LPF1 output is ODR/2 when the accelerometer is in high-performance mode. This
value is equal to 3100 Hz when the accelerometer is in low-power mode 1 (2 mean), 912 Hz in low-power
mode 2 (4 mean) or 431 Hz in low-power mode 3 (8 mean).
LSM6DSV16BX
CTRL9 (18h)
DS13771 - Rev 2
page 65/148



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com