công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SC18IS602BIPW/S8 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện SC18IS602BIPW/S8
Giải thích chi tiết về linh kiện  I2C-bus to SPI bridge
PDF  25 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

SC18IS602BIPW/S8 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - NXP Semiconductors

  SC18IS602BIPW/S8 Datasheet HTML 1Page - NXP Semiconductors SC18IS602BIPW/S8 Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors SC18IS602BIPW/S8 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors SC18IS602BIPW/S8 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors SC18IS602BIPW/S8 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors SC18IS602BIPW/S8 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors SC18IS602BIPW/S8 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors SC18IS602BIPW/S8 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors SC18IS602BIPW/S8 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 25 page
background image
SC18IS602B
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© NXP Semiconductors N.V. 2019. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 7 — 21 October 2019
3 of 25
NXP Semiconductors
SC18IS602B
I2C-bus to SPI bridge
6.
Pinning information
6.1 Pinning
6.2 Pin description
Fig 2.
Pin configuration for TSSOP16
SC18IS602BIPW/S8
SS0/GPIO0
A2
SS1/GPIO1
A1
RESET
A0
VSS
SS3/GPIO3
MISO
VDD
MOSI
SPICLK
SDA
SS2/GPIO2
SCL
INT
002aac441
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
12
11
14
13
16
15
Table 3.
Pin description
Symbol
Pin
Type
Description
SS0/GPIO0
1
I/O
SPI slave select output 0 (active LOW) or GPIO 0
SS1/GPIO1
2
I/O
SPI slave select output 1 (active LOW) or GPIO 1
RESET
3
I
reset input (active LOW)
VSS
4
-
ground supply
MISO
5
I
Master In, Slave Out
MOSI
6
O
Master Out, Slave In
SDA
7
I/O
I2C-bus data
SCL
8
I
I2C-bus clock
INT
9
O
Interrupt output (active LOW). This pin is an open-drain pin.
SS2/GPIO2
10
I/O
SPI slave select output 2 (active LOW) or GPIO 2
SPICLK
11
O
SPI clock
VDD
12
-
supply voltage
SS3/GPIO3
13
I/O
SPI slave select output 3 (active LOW) or GPIO 3
A0
14
I
address input 0
A1
15
I
address input 1
A2
16
I
address input 2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com