công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8360ECVVALFHA bảng dữ liệu(PDF) 77 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC8360ECVVALFHA
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC II Pro Processor Revision 2.x TBGA Silicon Hardware Specifications
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC8360ECVVALFHA bảng dữ liệu(HTML) 77 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 73Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 74Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 75Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 76Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 77Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 78Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 79Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 80Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 81Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 102 page
background image
MPC8360E/MPC8358E PowerQUICC II Pro Processor Revision 2.x TBGA Silicon Hardware Specifications, Rev. 5
Freescale Semiconductor
77
Pinout Listings
PORESET
L37
I
OVDD
—
HRESET
L36
I/O
OVDD
1
SRESET
M33
I/O
OVDD
2
Thermal Management
THERM0
AP19
I
GVDD
—
THERM1
AT31
I
GVDD
—
Power and Ground Signals
AVDD1
K35
Power for
LBIU DLL
(1.2 V)
AVDD1—
AVDD2
K36
Power for
CE PLL
(1.2 V)
AVDD2—
AVDD5
AM29
Power for
e300 PLL
(1.2 V)
AVDD5—
AVDD6
K37
Power for
system
PLL (1.2 V)
AVDD6—
GND
A2, A8, A13, A19, A22, A25, A31, A33, A36, B7,
B12, B24, B27, B30, C4, C6, C9, C15, C26, C32,
D3, D8, D11, D14, D17, D19, D23, D27, E7, E13,
E25, E30, E36, F4, F37, G34, H1, H5, H32, H33, J4,
J32, J37, K1, L3, L5, L33, L34, M1, M34, M35, N37,
P2, P5, P35, P36, R4, T3, U1, U5, U35, V37, W1,
W4, W33, W36, Y34, AA3, AA5, AC3, AC32, AC35,
AD1, AD37, AE4, AE34, AE36, AF33, AG4, AG6,
AG32, AH35, AJ1, AJ4, AJ32, AJ35, AJ37, AK36,
AL3, AL34, AM4, AN6, AN23, AN30, AP8, AP12,
AP14, AP16, AP17, AP20, AP25, AR6, AR8, AR9,
AR19, AR24, AR31, AR35, AR37, AT4, AT10, AT19,
AT20, AT25, AU14, AU22, AU28, AU35
——
—
GVDD
AD4, AE3, AF1, AF5, AF35, AF37, AG2, AG36,
AH33, AH34, AK5, AM1, AM35, AM37, AN2, AN10,
AN11, AN12, AN14, AN32, AN36, AP5, AP23,
AP28, AR1, AR7, AR10, AR12, AR21, AR25, AR27,
AR33, AT15, AT22, AT28, AT33, AU2, AU5, AU16,
AU31, AU36
Power for
DDR
DRAM I/O
voltage
(2.5 or
1.8 V)
GVDD
—
LVDD0
D5, D6
Power for
UCC1
Ethernet
interface
(2.5 V,
3.3 V)
LVDD0—
Table 67. MPC8358E TBGA Pinout Listing (continued)
Signal
Package Pin Number
Pin Type
Power
Supply
Notes



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com