công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MPC8360ECVVALFHA bảng dữ liệu(PDF) 65 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện MPC8360ECVVALFHA
Giải thích chi tiết về linh kiện  PowerQUICC II Pro Processor Revision 2.x TBGA Silicon Hardware Specifications
PDF  102 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC8360ECVVALFHA bảng dữ liệu(HTML) 65 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 61Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 62Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 63Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 67Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 68Page - NXP Semiconductors MPC8360ECVVALFHA Datasheet HTML 69Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 65 / 102 page
background image
MPC8360E/MPC8358E PowerQUICC II Pro Processor Revision 2.x TBGA Silicon Hardware Specifications, Rev. 5
Freescale Semiconductor
65
Pinout Listings
20.3
Pinout Listings
Refer to AN3097, “MPC8360/MPC8358E PowerQUICC Design Checklist,” for proper pin termination and usage.
This table shows the pin list of the MPC8360E TBGA package.
Table 66. MPC8360E TBGA Pinout Listing
Signal
Package Pin Number
Pin Type
Power
Supply
Notes
Primary DDR SDRAM Memory Controller Interface
MEMC1_MDQ[0:31]
AJ34, AK33, AL33, AL35, AJ33, AK34, AK32,
AM36, AN37, AN35, AR34, AT34, AP37, AP36,
AR36, AT35, AP34, AR32, AP32, AM31, AN33,
AM34, AM33, AM30, AP31, AM27, AR30, AT32,
AN29, AP29, AN27, AR29
I/O
GVDD
—
MEMC1_MDQ[32:63]/
MEMC2_MDQ[0:31]
AN8, AN7, AM8, AM6, AP9, AN9, AT7, AP7, AU6,
AP6, AR4, AR3, AT6, AT5, AR5, AT3, AP4, AM5,
AP3, AN3, AN5, AL5, AN4, AM2, AL2, AH5, AK3,
AJ2, AJ3, AH4, AK4, AH3
I/O
GVDD
—
MEMC1_MECC[0:4]/
MSRCID[0:4]
AP24, AN22, AM19, AN19, AM24
I/O
GVDD
—
MEMC1_MECC[5]/
MDVAL
AM23
I/O
GVDD
—
MEMC1_MECC[6:7]
AM22, AN18
I/O
GVDD
—
MEMC1_MDM[0:3]
AL36, AN34, AP33, AN28
O
GVDD
—
MEMC1_MDM[4:7]/
MEMC2_MDM[0:3]
AT9, AU4, AM3, AJ6
O
GVDD
—
MEMC1_MDM[8]
AP27
O
GVDD
—
MEMC1_MDQS[0:3]
AK35, AP35, AN31, AM26
I/O
GVDD
—
MEMC1_MDQS[4:7]/
MEMC2_MDQS[0:3]
AT8, AU3, AL4, AJ5
I/O
GVDD
—
MEMC1_MDQS[8]
AP26
I/O
GVDD
—
MEMC1_MBA[0:1]
AU29, AU30
O
GVDD
—
MEMC1_MBA[2]
AT30
O
GVDD
—
MEMC1_MA[0:14]
AU21, AP22, AP21, AT21, AU25, AU26, AT23,
AR26, AU24, AR23, AR28, AU23, AR22, AU20,
AR18
OGVDD
—
MEMC1_MODT[0:1]
AG33, AJ36
O
GVDD
6
MEMC1_MODT[2:3]/
MEMC2_MODT[0:1]
AT1, AK2
O
GVDD
6
MEMC1_MWE
AT26
O
GVDD
—
MEMC1_MRAS
AT29
O
GVDD
—
MEMC1_MCAS
AT24
O
GVDD
—
MEMC1_MCS[0:1]
AU27, AT27
O
GVDD
—
MEMC1_MCS[2:3]/
MEMC2_MCS[0:1]
AU8, AU7
O
GVDD
—



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com