công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EVAL-AD3552RFMC2Z bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Analog Devices

tên linh kiện EVAL-AD3552RFMC2Z
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-Bit, 33 MUPS, Multispan, Multi-IO SPI DAC
PDF  60 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  AD [Analog Devices]
Trang chủ  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

EVAL-AD3552RFMC2Z bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Analog Devices

Back Button EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 9Page - Analog Devices EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 10Page - Analog Devices EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 11Page - Analog Devices EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 12Page - Analog Devices EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 13Page - Analog Devices EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 14Page - Analog Devices EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 15Page - Analog Devices EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 16Page - Analog Devices EVAL-AD3552RFMC2Z Datasheet HTML 17Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 60 page
background image
Data Sheet
AD3551R
TYPICAL PERFORMANCE CHARACTERISTICS
analog.com
Rev. 0 | 13 of 60
Figure 19. INL vs. Code, 0 V to 5 V Range, 85°C, Fast Mode and Precision
Mode
Figure 20. INL vs. Code, 0 V to 5 V Range, 105°C, Fast Mode and Precision
Mode
Figure 21. DNL vs. Range, Fast Mode and Precision Mode
Figure 22. INL vs. Range, Fast Mode and Precision Mode
Figure 23. INL vs. Code, Reference Voltage
Figure 24. DNL vs. Temperature



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com